Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LEAA2A Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LEAA2A
Description  compact lightsource in multi chip on board technology planar sealed
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LEAA2A Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LEAA2A Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LEAA2A Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LEAA2A Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LEAA2A Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LEAA2A Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LEAA2A Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LEAA2A Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LEAA2A Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LEAA2A Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 16 page
background image
LE A A2A
OSTAR - Projection
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Vorläufige Daten / Preliminary Data
Abgekündigt nach OS-PD-2008-008
Obsolete acc. to OS-PD-2008-008
2008-07-07
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: Kompakte Lichtquelle in
Multi-Chip on Board Technologie, plan
vergossen
• Besonderheit des Bauteils: extrem hohe
Helligkeit und Leuchtdichte dank
Oberflächenemission und niedrigem R
th
Vorbereitet für den Einsatz mit zus. Optik
Wellenlänge: 617 nm (amber)
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Abstrahlende Fläche: typ. 2,1 x 2,1 mm²
Technologie: Thinfilm InGaAlP
Leuchtdichte: 17*10
6 cd/m² (amber)
max. optischer Wirkungsgrad:
51 lm/W (amber) bei 100 mA mit Linse
• Montierbarkeit: verschraubbar
• Stecker: 10 Pin JST BM 10B-SRSS-TB
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-B
• Verpackungseinheit: 25 St. pro Box
= Verpackungseinheit
Anwendungen
• Projektion
• Medizintechnik: Operationslampen
• Mikroskopbeleuchtung
• Strahler für die Allgemeinbeleuchtung
• Verkehrszeichen
• Hochwertige Blitzlichter
Features
• package: compact lightsource in multi chip on
board technology planar sealed
• feature of the device: outstanding brightness
and luminance due to pure surface emission
and low R
th
prepared for additional optics
wavelength: 617 nm (amber)
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• light emitting surface: typ. 2.1 x 2.1 mm²
technology: Thinfilm InGaAlP
Luminance: 18*10
6 cd/m² (amber)
max. optical efficiency: 51 lm/W (amber)
at 100 mA with lens
• mounting methods: screw holes
• connector: 10 Pin JST BM 10B-SRSS-TB
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-B
method of packing: 25 pcs. per tray
= packing unit
Applications
• projection
• medical lighting: surgery light
• microscope illumination
• spotlights
• VMS (variable message signs)
• high end strobe light


Similar Part No. - LEAA2A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
PAIRUI GROUP INC.
LEA-18C PAIRUI-LEA-18C Datasheet
499Kb / 4P
Constant crurrent LED Drivers
LEA-18V PAIRUI-LEA-18V Datasheet
503Kb / 4P
Constant voltage LED Drivers
logo
List of Unclassifed Man...
LEA-6S ETC2-LEA-6S Datasheet
475Kb / 2P
compact solution for adding GPS functionality to your device
logo
u-blox AG
LEA-M8T U-BLOX-LEA-M8T Datasheet
1Mb / 36P
M8 concurrent GNSS timing modules
LEA-M8T-0-10 U-BLOX-LEA-M8T-0-10 Datasheet
1Mb / 36P
M8 concurrent GNSS timing modules
More results

Similar Description - LEAA2A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LEUWU1A505-5Q8Q-EBXD68 OSRAM-LEUWU1A505-5Q8Q-EBXD68 Datasheet
1Mb / 21P
compact lightsource in multi chip on board technology
LEUWU1A505 OSRAM-LEUWU1A505 Datasheet
1Mb / 21P
compact lightsource in multi chip on board technology
LEUWU1A401PCN OSRAM-LEUWU1A401PCN Datasheet
889Kb / 19P
compact lightsource in multi chip on board technology
LE-A-A2A OSRAM-LE-A-A2A Datasheet
582Kb / 16P
compact lightsource in multi chip on board technology planar sealed
LE-AB-H3AB OSRAM-LE-AB-H3AB Datasheet
508Kb / 17P
compact lightsource in multi chip on board technology; planar sealed
LE-A-G3W OSRAM-LE-A-G3W Datasheet
576Kb / 19P
compact lightsource in multi chip on board technology with glass window on top
LE-ATB-A2A OSRAM-LE-ATB-A2A Datasheet
628Kb / 17P
compact lightsource in multi chip on board technology planar sealed
LE-T-H3A OSRAM-LE-T-H3A Datasheet
460Kb / 16P
compact lightsource in multi chip on board technology planar sealed
LE-UW-U1A5-05 OSRAM-LE-UW-U1A5-05 Datasheet
1Mb / 21P
compact lightsource in multi chip on board technology
LE-UW-U1A4-01-PCN OSRAM-LE-UW-U1A4-01-PCN Datasheet
889Kb / 19P
compact lightsource in multi chip on board technology
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com