Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LEAA2A Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LEAA2A
Description  compact lightsource in multi chip on board technology planar sealed
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LEAA2A Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LEAA2A Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LEAA2A Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LEAA2A Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LEAA2A Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LEAA2A Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LEAA2A Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LEAA2A Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LEAA2A Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LEAA2A Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 16 page
background image
2008-07-07
2
LE A A2A
Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen
aus einer Helligkeitsgruppe. Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Farbe und
Verpackungsbox geliefert.
Note: The above Type Numbers represent the order groups which includes only one brightness group
per color and tray. Only one group will be shipped on each tray.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissionsfarbe
Color of Emission
Lichstärke
) Seite 16
Luminous Intensity
) page 16
I
F = 750 mA
Ι
V (cd)
amber
min.
typ.
LE A A2A
amber
35.5
68
Typ
Type
Emissionsfarbe
Color of Emission
Lichtfluss
2)3) Seite 16
Luminous Flux
2)3) page 16
I
F = 750 mA
Φ
V (lm)
amber
min.
typ.
LE A A2A
amber
(110)
(210)
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
!LE A A2A-HBKB
Q65110A3647
!Abgekündigt nach OS-PD-2008-008 - wird durch LE A H3W ersetzt werden
Obsolete acc. to OS-PD-2008-008 - will be replaced by LE A H3W
Letzte Bestellung / Last Order: 2009-01-10
Letzte Lieferung / Last Delivery: 2009-07-10



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com