Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP1002 Datasheet(PDF) 2 Page - Billiton Ltd.

Part # TP1002
Description  PFM 20 W - DC controller
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP1002 Datasheet(HTML) 2 Page - Billiton Ltd.

  TP1002 Datasheet HTML 1Page - Billiton Ltd. TP1002 Datasheet HTML 2Page - Billiton Ltd. TP1002 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP1002 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP1002 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP1002 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP1002 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP1002 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP1002 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 15 page
background image
南京拓品微电子有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
Rev1.0
高性能 PWM/PFM 20W AC-DC 控制器—TP1002
概述
TP1002 是一款高性能的 AC/DC 电源控制器,
可驱动低成本 1300 系列 NPN 三极管,
采用脉宽调制(PWM)和 PFM 自适应模式。芯片内置革新性低功耗、快启动结构,解
决了目前大功率系统中上电启动慢的矛盾,同时内置各种使用故障和生产故障保护电
路,可靠性极高。
TP1002 搭配 TP1550(或 431)
、光耦可以精确的控制恒压/恒流(CV/CC),即可实现
系统稳定工作,大大简化中低功率 CV/CC 电源转换器的设计,免调试,方便生产,工
作故障率极低,能够同时提供极为严格的输出电压和电流调节精度。
TP1002 控制器成本低、效率高,无负载功耗极小/启动速度快:20W 电路典型值为
50mW/170ms@220Vac。适用于输出功率 0.5W-20W 的 CV/CC 电源转换器和适配器。
建议 0.5W-12W 使用 SOT23-5 封装,8W-20W 使用 SOP8 封装。
特性
·
电流型 PWM/PFM 副边反馈控制技术,
纹波小,效率高。
·
★利用外置开关管完成加速启动,启动极
快,启动电阻功耗低。
·
内置软启动电路
·
恒流 100mA 驱动低成本的 BJT 开关管
·
内置限流电阻
·
内置过压保护、欠压保护及过温保护
·
内置各端口故障保护
限流采样 CS 端口的悬空、短路及固定电
平故障保护
·
输出短路保护
应用
机顶盒、路由器电源;手机或无绳电话、PDA、MID 等使用的充电器;适配器;白光
LED 驱动器等;
家用电器电源转换器等。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com