Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP1002 Datasheet(PDF) 6 Page - Billiton Ltd.

Part # TP1002
Description  PFM 20 W - DC controller
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP1002 Datasheet(HTML) 6 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP1002 Datasheet HTML 2Page - Billiton Ltd. TP1002 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP1002 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP1002 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP1002 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP1002 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP1002 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP1002 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP1002 Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 15 page
background image
南京拓品微电子有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
Rev1.0
典型特性曲线(T
A=25℃,Vout=5V)
2.7
2.8
2.9
2.6
2.5
2.4
2.3
2.2
2.1
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
温度环境(℃)
6.8
6.9
7
6.7
6.6
6.5
6.4
7.2
7.1
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
温度环境(℃)
图 3.1 最小工作电压 VS 温度
图 3.2 启动阈值电压 VS 温度
8.5
8.6
8.7
8.4
8.3
8.2
8.1
8
7.9
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
温度环境(℃)
66
68
70
64
62
60
58
56
54
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
温度环境(℃)
图 3.3 最大工作电压 VS 温度
图 3.4 最大工作频率 VS 温度
★芯片启动
TP1002 是一种节省成本的最优的离线式低功率 AC/DC 的 PWM 控制器,应用于适
配器和电器电源。它采用副边控制方案,搭配光耦和 TP1550 或 431,能够完成高精度
恒压/恒流控制,达到大多数适配器的应用需求。
芯片启动前,VDC 通过启动电阻产生 IST,IST 后经三极管放大后由 CS 引脚进入芯
片内部到达 VCC 脚,对启动电容逐步充电。当 VCC 的旁路电容完全被充到比启动阈值电
压 VCC(ST)高时,使能 EN 信号有效使能控制信号,TP1002 开始进入启动状态,由辅助
绕组供电。
在任意时刻,如果 VCC 电压下降低于 VCC(MIN)时,那么所有信号被复位。EN 信号
变低,并且 VCC 电容被再次向启动阈值电压点充电。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com