Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP1002 Datasheet(PDF) 3 Page - Billiton Ltd.

Part # TP1002
Description  PFM 20 W - DC controller
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP1002 Datasheet(HTML) 3 Page - Billiton Ltd.

  TP1002 Datasheet HTML 1Page - Billiton Ltd. TP1002 Datasheet HTML 2Page - Billiton Ltd. TP1002 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP1002 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP1002 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP1002 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP1002 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP1002 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP1002 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 15 page
background image
南京拓品微电子有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
Rev1.0
典型电路
Q1
Np
Ns
Vs
Ip
VAUX
NAUX
LM
TP1002
R1
R2
C4
C3
+
+
R3
C6
D6
D5
D7
D1
D3
D2
D4
Vcc
OB
FB
CS
GND
C7
C5
817
R4
+
+
TP1550
LED
RS
GND
VO
Ro
+
C8
CX1
LF
C2
+
图 1 典型应用电路图(详细参数见规格书最后)
图 1 中 TP1550 为本公司的一款恒压恒流光耦反馈控制芯片,详细请参考 TP1550
规格书。其内部集成 431 以及外围器件,输出固定的 5V,以及恒流控制功能。应用时
具有外围器件简单,成本低,恒压恒流精度高(恒压精度:±2%,恒流精度:±5%),
输出纹波小,瞬态响应快的优点。
封装、引脚排列及描述
SOT23-5 封装
俯视图
1
2
3
4
5
02YXX
SOT23-5L-封装
订单型号
TP1002-SOT23-5L-R
器件标记
02YXX(02 为产品标识)
(Y 为年份最后一位,可变 XX
为生产周。
)卷盘 3000 只/盘
02
Y
X
X
引脚号
引脚名
功能
1
VCC
芯片工作电源输入端
2
GND
接地端
3
FB
光耦采样端
4
CS
初级线圈电流采样端
5
OB
三极管基极驱动端



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com