Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP1002 Datasheet(PDF) 5 Page - Billiton Ltd.

Part # TP1002
Description  PFM 20 W - DC controller
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP1002 Datasheet(HTML) 5 Page - Billiton Ltd.

  TP1002 Datasheet HTML 1Page - Billiton Ltd. TP1002 Datasheet HTML 2Page - Billiton Ltd. TP1002 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP1002 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP1002 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP1002 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP1002 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP1002 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP1002 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 15 page
background image
南京拓品微电子有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
Rev1.0
极限值范围
参数
极限值
单位
电源输入 V
CC
-0.3~12
V
OB、CS 端口电压
-0.3~12
V
FB 端口电压
-0.3~12
V
工作结温度
150
℃
存储温度
-55~150
℃
焊接温度(10S)
260
℃
电性能参数
(T
A=25℃,Vcc=5V 为例,有特别说明除外。
)
参数
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
芯片工作电源
启动阈值电压
VCC(ST)
VCC 从 0 上升
6.5
7
7.5
V
最小工作电压
VCC(MIN)
VCC 下降
2.4
2.6
2.8
V
最大工作电压
VCC(MAX)
VCC(ST)+0.9
VCC(ST)+1.4
VCC(ST)+1.9
V
芯片工作电流
ICC(OPR)
VCC=5V,芯片启
动后(无负载)
490
510
530
μA
ICC(OPR)
35%占空比
22
26
28
mA
芯片启动电流
IST
VCC=5V,芯片启
动前
4
6
10
μA
FB 反馈
FB轻载反馈电
压
VFB
160
mV
FB 上拉电流
FB
I
290
320
350
μA
电流采样
最大电压
VCS
0.8
1.0
1.2
V
限流电阻
Rcs
0.8
1
1.2
Ω
三极管基区驱动
OB 驱动电流
80
95
115
mA
OB 下拉
NMOS 管内阻
ON
R
1.02
1.1
Ω
开关频率
SW
f
最大占空比 35%
54
60
70
KHz
其他参数
前沿消隐时间
LEB
t
300
ns
温度保护点
MAX
T
130
℃



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com