Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP1002 Datasheet(PDF) 8 Page - Billiton Ltd.

Part # TP1002
Description  PFM 20 W - DC controller
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP1002 Datasheet(HTML) 8 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP1002 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP1002 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP1002 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP1002 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP1002 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP1002 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP1002 Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. TP1002 Datasheet HTML 11Page - Billiton Ltd. TP1002 Datasheet HTML 12Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 15 page
background image
南京拓品微电子有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
Rev1.0
映到FB端,导致FB升高,发生过载保护。且电流的检测具有实时前沿消隐功能,屏蔽
开关尖峰,避免开关电流的错误检测,相对常规的三极管开关芯片,开关电流在一个较
宽的范围都可以非常精准。
前沿消隐(LEB)
在本电流控制环路中,当开关导通瞬间会有脉冲峰值电流,如果此时采样电流值,
会产生错误触发,前沿消隐用于消除这种错误触发。在开关导通之后,PWM比较器的
输出要经过一个前沿消隐时间才能去控制输出,这样就可以防止错误触发。即在图6中,
在开关管开启后经过前沿消隐(LEB)时间,PWM比较器才能影响输出。不发生其他
异常的条件下,电路一旦开启,就会有一个最小的输出脉冲宽度,该宽度就是前沿消隐
(LEB)时间,TP1002前沿消隐时间为300ns。在此消隐期间,电流采样比较器不工作,
驱动不会关闭。
三极管基极
驱动信号
三极管上
的电流
电感毛刺
占空比较大时
占空比较小时
三极管基极
驱动信号
三极管上
的电流
电感毛刺
t
t
LEB
LEB
LEB
图6 前沿消隐示意图
典型应用电路
5V/2.5A 电源适配器方案:TP1002-SOT23-5 封装、TP1550 与光耦
系统特性:
5V2.5A 方案搭配 TP1550 恒压恒流控制芯片,其外围电路简单,如图 7 所示,系统
成本较低,且恒压恒流控制精度高(恒压精度:±2%,恒流精度:±5%。采用 431 时
恒压精度为±3%,且在分压电阻以及 431 均为±1%的精度时),大负载时,瞬态响应
快,跌落<270mV(TP1550 结成恒压状态下)。
此方案 C7 采用 1000μF*2 电容,输出 5V2.5A 时,输出纹波小于 100mV。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com