Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM1621 Datasheet(PDF) 8 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM1621
Description  1MHz Asynchronous Boost Regulator
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM1621 Datasheet(HTML) 8 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Back Button HM1621 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1621 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1621 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1621 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1621 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1621 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1621 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1621 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1621 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
功能方框图
4 HM1621 功能方框图
工作原理
HM1621 是一种恒定频率的电流模式控制的 BOOST 型 DC/DC 转换器,可以提供优秀的
电压和负载调节能力。
HM1621 的工作原理参考上面的功能方框图。HM1621 具备一个内置的
1MHz 的振荡器,在每个振荡周期的起始,RS 触发器被置位,开关管导通。一个采样管采样
开关管的电流,并且把与电流成比例的电压反馈回去与斜坡发生器产生的斜坡电压相叠加,
然后这个电压被送到比较器
A2 的正端。A2 的负输入端的电压是来自于反馈电压 FB 与内部的
基准电压
1.21V 之差的放大信号,并且为了环路稳定,该信号经过内部的 RC 和 CC 的补偿处
理。误差放大器
A1 在整个环路的稳定中起到了重要的作用,如果反馈电压比较低,误差放大
器的输出电压增大,将导致开关管开启的时间更长,有更多的电流被传递至输出端,如果反
馈电压较高,误差放大器的输出电压减小,将导致开关管的开启时间变短,将会有更少的电
流被传递至输出端。
应用信息
外围器件选择
电感
推荐采用铁氧体磁芯电感器以获得最佳效率,因为
1MHz 下的铁氧体磁芯损耗会大大低
于较便宜的粉末铁芯类的存好。确保电感器具有较低的
DCR(铜线电阻)以减少功耗。对于
大多数设计,一个
2.2μH 或 10μH 电感可以满足多数应用。电流纹波由如下公司得到(忽略
开关损耗和二极管压降)。更大的电感可以获得更小的纹波电流。轻载或较小的电感会导致
系统进入非连续模式。
HM1621



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com