Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM1621 Datasheet(PDF) 9 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM1621
Description  1MHz Asynchronous Boost Regulator
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM1621 Datasheet(HTML) 9 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Back Button HM1621 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1621 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1621 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1621 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1621 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1621 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1621 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1621 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1621 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
)
D
1
(
D
fL
V
I
OUT
L
−
=
Δ
电容
输入电容
CIN需要一个具备大的RMS*电流的电容。以避免在输入端发生大的电压瞬变。
一个
1μF到4.7μF的输入电容是合适的。输出电容COUT主要影响输出纹波,一个1μF到10μF
的输出电容是合适的。
ESR
2
I
D
1
I
V
L
O
OUT
⋅
⎟
⎠
⎞
⎜
⎝
⎛
Δ
+
−
=
Δ
更小的
ESR可以获得更小的输出电压纹波。
输入输出电容都建议采用低
ESR的X5R和X7R的陶瓷电容,在高温环境下一定要选取X7R
电容。输入电容耐压值要大于输入电压,输出电容耐压值要达到
OVP设定值,无OVP应用中
要超过正常工作时的输出电压值。
二极管
建议采用一个肖特基二极管,其过电流能力要超过引起输出纹波公式中括号里的电流值。
其耐压能力要超过
OVP设定值,在无OVP应用中要超过正常工作时的输出电压。
输出电压设定
外部分压电阻设定输出电压,
R1为VFB到GND间的电阻,R2为VOUT到VFB之间的电阻。
太小的电阻会增大流经分压电阻的电流,降低轻负载时的效率;太大的电阻会导致
FB节点受
带
SW节点的干扰而使系统不稳定。通常它们的阻值取kΩ级。
VOUT=1.21(1+R2/R1)
最大输出功率速算
在选择合适的外围器件情况下。最大输出功率
=0.7A×输入电压。
电流损耗
在
HM1621电路中,电流损耗来源于三个主要因素:静态电流,开关管驱动电流和开关管
的
I2R损耗。在低负载情况下,效率损失主要是由静态电流和开关管驱动电流产生;而在中高
负载情况下,效率损失主要由
I2R损耗造成。
过压保护控制
过压保护
OVP 能保护输出不出现过高的电压,OVP 引脚电压一旦达到 25v,系统即关闭。
通过在
OVP 引脚和输出电容串接电阻,可调节输出电压 VOUT 的保护电压值,接 300k 电阻
对应
VOUT 过压保护电压为 40V(由于 SW 端耐压为 45V,禁止保护电压超过 42V),每 100k
电阻对应
5V 电压。见如下具体描述:
表
1
OVP 电阻设置
Rovp(Ω)
悬空(
NC)
0k
100k
200k
300k
OVP Point(V)
无
OVP 功能
25
30
35
40
HM1621



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com