Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM2553 Datasheet(PDF) 6 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM2553
Description  Printer and office automation equipment
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM2553 Datasheet(HTML) 6 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Back Button HM2553 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2553 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2553 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2553 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2553 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2553 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2553 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2553 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2553 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
模块功能描述
HM2553是一款刷式直流电机驱动器,VM单电源供电,内置电荷泵。两个逻辑输入控制H桥驱动器,该
驱动器由四个
N-MOS组成,能够以高达2.5A的峰值电流双向控制电机。该芯片利用电流衰减预置最大输出电
流,能够将电流限制在某一已知水平。如果将两个输入均置为低电平,则电机驱动器将进入低功耗休眠模式。
内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定和过温保护。
Bridge Control
输入管脚
IN1、IN2 控制 H 桥的输出状态。下表显示了彼此间的逻辑关系。
IN1
IN2
OUT1
OUT2
说明
0
0
Z
Z
滑行,休眠
1
0
H
L
正向
0
1
L
H
反向
1
1
L
L
刹车
H 桥控制逻辑表
逻辑输入也可以使用
PWM 控制来达到调速功能。当用 PWM 波控制一个桥臂时,并且在驱动电流为关断
时,由于电机的电感特性要求电流连续流通。这个电流叫做续流。为了操作这种电流,
H 桥可以操作在两种不
同的状态,快衰减或者慢衰减。在快衰减模式,
H 桥是被禁止的,续流电流流经体二极管;在慢衰减模式,电
机的下臂是短路的。
PWM 控制用于快衰模式,PWM 信号控制一个 xIN 管脚,而另一个管脚维持低电平;当运用于慢衰减,
另一管脚维持高电平。
PWM Control of Motor Speed
IN1
IN2
FUNCTION
PWM
0
Forward PWM, fast decay
1
PWM
Forward PWM, slow decay
0
PWM
Reverse PWM, fast decay
PWM
1
Reverse PWM, slow decay
下图显示了在不同驱动和衰减模式下的电流通路。
Drive and Decay Modes
HM2553



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com