Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM2553 Datasheet(PDF) 9 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM2553
Description  Printer and office automation equipment
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM2553 Datasheet(HTML) 9 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Back Button HM2553 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2553 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2553 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2553 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2553 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2553 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2553 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2553 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2553 Datasheet HTML 12Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
电路应用信息
单路刷式
DC 电机控制
限制峰值电流
2.2A。
版图注意事项
PCB 板上应覆设大块的散热片,地线的连接应有很宽的地线覆线。为了优化电路的电特性和热参数性能,
芯片应该直接紧贴在散热片上。
对电极电源
VM,应该连接不小于 47uF 的电解电容对地耦合,电容应尽可能的靠近器件摆放。
为了避免因高速
dv/dt 变换引起的电容耦合问题,驱动电路输出端电路覆线应远离逻辑控制输入端的覆线。
逻辑控制端的引线应采用低阻抗的走线以降低热阻引起的噪声。
地线设置
一个位于器件下的星状发散的地线覆设,将是一个优化的设计。在覆设的地线下方增加一个铜散热片会更
好的优化电路性能。
电流取样设置
为了减小因为地线上的寄生电阻引起的误差,马达电流的取样电阻
RS 接地的地线要单独设置,减小其他因
素引起的误差。单独的地线最终要连接到星状分布的地线总线上,该连线要尽可能的短,对小阻值的
Rs,由于
Rs 上的压降 V=I*Rs 为 0.33V,PCB 上的连线压降与 0.2V 的 电压将显得不可忽视,这一点要考虑进去。
PCB 尽量避免使用测试转接插座,测试插座的连接电阻可能会改变 Rs 的大小,对电路造成误差。Rs 值的
选择遵循下列公式:
Rs=0.33/ITRIP max
热保护
当内部电路结温超过
165℃时,过温模块开始工作,关断内部多有驱动电路。过温保护电路只保护电路温度
过高产生的问题,而不应对输出短路的情况产生影响。热关断的阈值窗口大小为
40℃。
HM2553



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com