Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM2553 Datasheet(PDF) 7 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM2553
Description  Printer and office automation equipment
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM2553 Datasheet(HTML) 7 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Back Button HM2553 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2553 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2553 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2553 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2553 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2553 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2553 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2553 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2553 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
Current Control
通过固定频率的
PWM 电流整流器,流过电机驱动桥臂的电流是被限制的或者是被控制的。在 DC 电机应
用中,电流控制功能作用于限制开启电流和停转电流。
当一个
H 桥被使能,流过相应桥臂的电流以一个斜率上升,此斜率由直流电压 VM 和电机的电感特性决定。
当电流达到设定的阈值,驱动器会关闭此电流,直到下一个
PWM 循环开始。注意,在电流被使能的那一刻,
ISEN 管脚上的电压是被忽略的,经过一个固定时间后,电流检测电路才被使能。这个消隐时间一般固定在 2us。
这个消隐时间同时决定了在操作电流衰减时的最小
PWM 时间。
PWM 目标电流是由比较器比较连接在 ISEN 管脚上的电流检测电阻上的电压乘以一个 10 倍因子和一个参
考电压决定。参考电压通过
VREF 输入。以下公式为 100%计算目标电流:
举个例子:假如使用了一个
0.15Ω的电阻,参考电压为 3.3V,这样目标电流为 2.2A。
注意:假如电流控制功能不需要使用,
ISEN 管脚需直接接地。
电流衰减时序
当电流达到
ITRIP,H 桥的两个下管打开,维持一个 tOFF 时间(25us),然后相应上管再打开。
DEAD TIME
当输出由高电平转变成低电平,或者由低电平转变为高电平,死区时间的存在是为了防止上下管同时导通。
死区时间内,输出是一个高阻态。当需要在输出上测量死区时间,需要根据相应管脚当时的电流方向来测量。
如果电流是流出此管脚,此时输出端电压是低于地电平一个二极管压降;如果电流是流入此管脚,此时输出端
电压是高于电源电压
VM 一个二极管压降。
死区时间
HM2553



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com