Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

DFE322520F-R47MP2 Datasheet(PDF) 6 Page - Murata Manufacturing Co., Ltd

Part # DFE322520F-R47MP2
Description  Reference Specifications
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MURATA1 [Murata Manufacturing Co., Ltd]
Direct Link  http://www.murata.com
Logo MURATA1 - Murata Manufacturing Co., Ltd

DFE322520F-R47MP2 Datasheet(HTML) 6 Page - Murata Manufacturing Co., Ltd

  DFE322520F-R47MP2 Datasheet HTML 1Page - Murata Manufacturing Co., Ltd DFE322520F-R47MP2 Datasheet HTML 2Page - Murata Manufacturing Co., Ltd DFE322520F-R47MP2 Datasheet HTML 3Page - Murata Manufacturing Co., Ltd DFE322520F-R47MP2 Datasheet HTML 4Page - Murata Manufacturing Co., Ltd DFE322520F-R47MP2 Datasheet HTML 5Page - Murata Manufacturing Co., Ltd DFE322520F-R47MP2 Datasheet HTML 6Page - Murata Manufacturing Co., Ltd DFE322520F-R47MP2 Datasheet HTML 7Page - Murata Manufacturing Co., Ltd DFE322520F-R47MP2 Datasheet HTML 8Page - Murata Manufacturing Co., Ltd DFE322520F-R47MP2 Datasheet HTML 9Page - Murata Manufacturing Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
Reference Only
Spec No.J(E)TE243A-0040B-01
6/9
1. テープ寸法図
Tape dimensions
A
±0.1
P0
±0.1
B
±0.1
P1
±0.1
D0
P2
±0.1
D1
±0.1
T1
±0.05
E
±0.1
T2
±0.1
F
±0.1
W
±0.2
・装着テープ材質
Carrier tape material
引き出し方向
ポリスチレン または ポリカーボネート
Unreeling direction
Polystyrene or Polycarbonate
・シールテープ剥離強度
・シールテープ材質
Fixing seal tape material
The force to peel away the
ポリスチレン および ポリエチレンテレフタレート
fixing seal tape 0.1~1.0N
Polystyrene and Poryethylene Terephthalate
2. テーピング方法
Taping method
( トップカバーテープ側からみる。)
( The direction shall be seen from the top cover tape side. )
3. リール寸法図
Reel dimensions
A
B
±0.3
C
±1
D
±1
E
±0.2
F
±0.8
G
±0.5
・リール材質
Reel material
ポリスチレン
Polystyrene
・表示
Marking
貴社部品番号,数量,RoHS Comp.
Customer's part number, Quantity, RoHS Comp.
4. 数量
Quantity
個
/リール
pieces/reel
5. 梱包箱
Packing box
・梱包箱材質
Packing box material
紙
Kraft paper
・収納数
Real quantity per packing box
5リール 5
reel/1box
・表示
Marking
貴社部品番号,数量,RoHS Comp.
Customer's part number, Quantity, RoHS Comp.
1.75
2.1
3.5
8.0
2.0
2,000
φ180
9
11.4
φ60
φ13
φ21
MURATA MFG.CO., LTD.
DFE322520F Type 梱包仕様 Packing Specifications
2.8
4.0
3.5
4.0
φ1.5
2.0
φ1.2
0.25
+0.1
-0
+0
-3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com