Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

CMS5D21 Datasheet(PDF) 18 Page - Sumida Corporation

Part # CMS5D21
Description  GENERAL PRODUCTS CATALOG
PDF  156 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SUMIDA [Sumida Corporation]
Direct Link  http://www.sumida.com
Logo SUMIDA - Sumida Corporation

CMS5D21 Datasheet(HTML) 18 Page - Sumida Corporation

Back Button CMS5D21 Datasheet HTML 14Page - Sumida Corporation CMS5D21 Datasheet HTML 15Page - Sumida Corporation CMS5D21 Datasheet HTML 16Page - Sumida Corporation CMS5D21 Datasheet HTML 17Page - Sumida Corporation CMS5D21 Datasheet HTML 18Page - Sumida Corporation CMS5D21 Datasheet HTML 19Page - Sumida Corporation CMS5D21 Datasheet HTML 20Page - Sumida Corporation CMS5D21 Datasheet HTML 21Page - Sumida Corporation CMS5D21 Datasheet HTML 22Page - Sumida Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 156 page
background image
18
Power Inductors < For Automotive application>
Power Inductors SMD Shielded Type
CDEP**ME(車載向け高温対応インダクタ)
High-temp power inductor for automotive application
OUTLINE / 概要
Large current SMD power inductor with dust core.
Compliance with AEC-Q200 reliability test condition & TS16949 quality management system
Operational temperature range: - 40
°C~+125°C(excluding self-heating)
Application : Boost converter for idling stop system and large current filter
CDEP147ME
DIMENSIONS (mm)
LAND PATTERNS (mm)
CONNECTION
BOTTOM VIEW
NEW
BOTTOM VIEW
CDEP125MEB
DIMENSIONS (mm)
LAND PATTERNS (mm)
CONNECTION
外形寸法図
推奨ランド寸法
端子接続
Max. 5.5
4.0 4.6
3.8
13.5
4.4
3.3
2.0
Max.12.9
2
1
3
裏面図
Inductance Range
CDEP125MEB
CDEP147ME
0.3
µH - 6.0µH
0.56
µH - 10µH
Measuring Freq.(L)100kHz
PROVISIONAL
PROVISIONAL
About CDEP125MEB, CDEP147ME
This specification might be changed without notice due to under developing and improving. Please contact us for our mass production schedule.Thank you for your understanding.
NOTE / 特記事項
* Please do not use a washing agent.
* Please put the solder to all terminal whenever you use this coil.
* Please pay attention to the suitability of the pattern for the current in design.
* Please pay attention to safety distance between coil periphery and other parts or copper pattern, because dust core in used in the products.
Max.14.9
Max.8.0
2
1
3
15.5
10.2
10.5
/ 概要
DUSTコアを用いた大電流タイプSMDパワーインダクタ。
AEC-Q200信頼性試験準拠、TS16949品質マネージメント対応。
使用温度範囲:-40℃∼+125℃(コイル自己発熱含まず)
アイドリングストップ向け昇圧電流、各種大電流フィルターに最適。
外形寸法図
推奨ランド寸法
端子接続
裏面図
/ インダクタンス範囲
/ インダクタンス測定周波数100kHz
* 洗浄は、お避け下さい。
* 全端子はんだ付けをして御使用下さい。
* 使用電流に合ったパターン設計をお願い致します。
* 本製品は、鉄系コアを使用しているため、コイルの外周面と他の部品及び、銅パターンとの距離は安全上、十分な距離を確保して御使用下さい。
本仕様は開発中につき、製品の改善等により記載内容を予告なく変更することがありますので、
ご了承下さい。量産時期についてはお問合せ下さい。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com