Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LST67K Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LST67K
Description  Hyper-Bright Low Current LED
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LST67K Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LST67K Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LST67K Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LST67K Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LST67K Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LST67K Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LST67K Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LST67K Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LST67K Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LST67K Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 15 page
background image
2003-09-18
2
LS T67K, LO T67K, LY T67K
Anm.:
-1 gesamter Farbbereich (siehe Seite 4)
-24 gesamter Farbbereich, Lieferung in Einzelgruppen (siehe Seite 5)
-26 gesamter Farbbereich, Lieferung in Einzelgruppen (siehe Seite 5)
Note:
-1 Total color tolerance range (please see page 4)
-24 Total color tolerance range, delivery in single groups (please see page 5)
-26 Total color tolerance range, delivery in single groups (please see page 5)
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke
Luminous
Intensity
I
F = 2 mA
IV (mcd)
Lichtstrom
Luminous Flux
I
F = 2 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
LS T67K-H1J1-1
LS T67K-J1K2-1
super-red
2.80 …
5.60
4.50 … 11.20
13 (typ.)
25 (typ.
Q62703Q6434
Q62703Q6435
LO T67K-J2K2-24
LO T67K-K2M1-24
orange
5.60 … 11.20
9.00 … 22.40
25 (typ.)
45 (typ.)
Q62703Q6430
Q62703Q6431
LY T67K-J1K1-26
LY T67K-K1L2-26
yellow
4.50 …
9.00
7.10 … 18.00
20 (typ.)
35 (typ.)
Q62703Q6438
Q62703Q6439
Vergleichstabelle für 10 mA
Correlation Table for 10 mA
Typ
Type
I
F = 2 mA
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke
Luminous
Intensity
I
F = 2 mA
1)
IV (mcd)
1)
Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete
technische
Parameter
nur
aufgrund
statistischer
Werte
wiedergeben
werden.
Diese
stimmen
nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und
abgeleiteten Werten unterscheiden können .
Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of
technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual
parameters of each single product, which could differ from the typical data or the typical characteristic line.
Lichtstärke
Luminous
Intensity
I
F = 10 mA
1)
IV (mcd)
Lichtstrom
Luminous
Flux
I
F = 10 mA
Φ
V (mlm)
LS T67K-H1J1-1
LS T67K-J1K2-1
super-red
2.80 …
5.60
4.50 … 11.20
20 (typ.)
40 (typ.)
65 (typ.)
120 (typ.
LO T67K-J2K2-24
LO T67K-K2M1-24
orange
5.60 … 11.20
9.00 … 22.40
35 (typ.)
65 (typ.)
100 (typ.)
190 (typ.)
LY T67K-J1K1-26
LY T67K-K1L2-26
yellow
4.50 …
9.00
7.10 … 18.00
30 (typ.)
60 (typ.)
90 (typ.)
180 (typ.)
Siehe auch Grafik auch Seite 7 / Please see also graph on page 7



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com