Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LST67K Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LST67K
Description  Hyper-Bright Low Current LED
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LST67K Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LST67K Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LST67K Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LST67K Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LST67K Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LST67K Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LST67K Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LST67K Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LST67K Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LST67K Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 15 page
background image
LS T67K, LO T67K, LY T67K
Hyper TOPLED
®
Hyper-Bright Low Current LED
2003-09-18
1
Besondere Merkmale
Gehäusetyp: weißes P-LCC-2 Gehäuse,
farbloser klarer Verguss
Besonderheit des Bauteils: extrem breite
Abstrahlcharakteristik; ideal für
Hinterleuchtungen und Einkopplungen in
Lichtleiter
Wellenlänge: 630 nm (super-rot),
606 nm (orange), 587 nm (gelb)
Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
Technologie: InGaAlP
optischer Wirkungsgrad: 6lm/W (gelb)
5 lm/W (super-rot), 9 lm/W (orange)
Gruppierungsparameter: Lichtstärke,
Wellenlänge
Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
Lötmethode: IR Reflow Löten und
Wellenlöten (TTW)
Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
Gurtung: 8-mm Gurt mit 2000/Rolle, ø180 mm
oder 8000/Rolle, ø330 mm
ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-B
Anwendungen
Informationsanzeigen im Innenbereich
(z. B. im Laufschriftanzeigen)
optischer Indikator
Einkopplung in Lichtleiter
Hinterleuchtung (LCD, Handy, Schalter, Tasten,
Displays, Werbebeleuchtung)
Innenbeleuchtung im Automobilbereich
(z.B. Instrumentenbeleuchtung)
Markierungsbeleuchtung
Signal- und Symbolleuchten
Features
package: white P-LCC-2 package, colorless
clear resin
feature of the device: extremely wide viewing
angle; ideal for backlighting and coupling in light
guides
wavelength: 630 nm (super-red),
606 nm (orange), 587 nm (yellow)
viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
technology: InGaAlP
• optical efficiency: 6 lm/W (yellow)
5 lm/W (super-red), 9 lm/W (orange)
grouping parameter: luminous intensity,
wavelength
assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
soldering methods: IR reflow soldering and
TTW soldering
preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
taping: 8 mm tape with 2000/reel, ø180 mm or
8000/reel, ø330 mm
ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-B
Applications
indoor displays (e.g. light writing displays)
optical indicators
coupling into light guides
backlighting (LCD, cellular phones, switches,
keys, displays, illuminated advertising)
interior automotive lighting
(e.g. dashboard backlighting)
marker lights
signal and symbol luminaire


Similar Part No. - LST67K

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
HK TO-GRACE TECHNOLOGY ...
LST67K-J1K2 TO-GRACE-LST67K-J1K2 Datasheet
656Kb / 9P
Low Current SMD LED PLCC-2
LST67K-J1L2 TO-GRACE-LST67K-J1L2 Datasheet
656Kb / 9P
Low Current SMD LED PLCC-2
LST67K-K1L2 TO-GRACE-LST67K-K1L2 Datasheet
656Kb / 9P
Low Current SMD LED PLCC-2
More results

Similar Description - LST67K

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
LSM676 SIEMENS-LSM676 Datasheet
87Kb / 7P
Hyper Mini TOPLED Hyper-Bright LED
LST676 SIEMENS-LST676 Datasheet
350Kb / 7P
Hyper TOPLED Hyper-Bright LED
logo
OSRAM GmbH
LBT673 OSRAM-LBT673 Datasheet
188Kb / 15P
HYPER TOPLED, HYPER BRIGHT LED
LSA676 OSRAM-LSA676 Datasheet
180Kb / 14P
Hyper SIDELED Hyper-Bright LED
LSR976 OSRAM-LSR976 Datasheet
143Kb / 11P
Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED
LGV296 OSRAM-LGV296 Datasheet
557Kb / 14P
Hyper-Bright LED
LOP476 OSRAM-LOP476 Datasheet
586Kb / 17P
Hyper PointLED Hyper-Bright LED
LGA67K OSRAM-LGA67K Datasheet
236Kb / 15P
Hyper SIDELED Hyper-Bright Low Current LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LGT67K OSRAM-LGT67K Datasheet
565Kb / 15P
Hyper-Bright Low Current LED
LYE675 OSRAM-LYE675 Datasheet
139Kb / 14P
Hyper-Bright LED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com