Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LST67K Datasheet(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

Part # LST67K
Description  Hyper-Bright Low Current LED
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LST67K Datasheet(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LST67K Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LST67K Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LST67K Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LST67K Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LST67K Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LST67K Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LST67K Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LST67K Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LST67K Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 15 page
background image
LS T67K, LO T67K, LY T67K
2003-09-18
5
Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ±11 % ermittelt.
Luminous intensity is tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±11 %.
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine untere bzw. eine obere Familiengruppe. Diese besteht
aus 3 bzw. 4 Helligkeitshalbgruppen. Einzelne Helligkeitshalbgruppen sind nicht bestellbar.
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitshalbgruppe enthalten.
Note:
The standard shipping format for serial types includes a lower or upper family group of 3 or 4 individual
luminous intensity half groups. Individual luminous intensity half groups cannot be ordered.
No packing unit / tape ever contains more than one luminous intensity half group.
1) Wellenlängengruppen für Dominantwellenlänge
Wavelength groups for dominant wavelength
Gruppe
Group
yellow
orange
Einheit
Unit
min.
max.
min.
max.
2
580
583
600
603
nm
3
583
586
603
606
nm
4
586
589
606
609
nm
5
589
592
nm
6
592
595
nm
Helligkeits-Gruppierungsschema
Luminous Intensity Groups
Lichtgruppe
Luminous Intensity Group
Lichtstärke
Luminous Intensity
I
V (mcd)
Lichtstrom
Luminous Flux
Φ
V (mlm)
H1
H2
J1
J2
K1
K2
L1
L2
M1
2.80 … 3.55
3.55 … 4.50
4.50 … 5.60
5.60 … 7.10
7.10 … 9.00
9.00 …11.20
11.20 …14.00
14.00 …18.00
18.00 …22.40
10 (typ.)
12 (typ.)
15 (typ.)
19 (typ.)
24 (typ.)
30 (typ.)
40 (typ.)
50 (typ.)
60 (typ.)
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: K2-3
Example: K2-3
Lichtgruppe
Luminous Intensity Group
Halbgruppe
Half Group
Wellenlänge
Wavelength
K2
3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com