Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5320 Datasheet(PDF) 23 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5320
Description  Supports two-way SCP, VOOC, PD3.0 and other fast charging protocols, supports 2~5 cells in series Integrated buck-boost driver, maximum power 100W mobile power supply SOC
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5320 Datasheet(HTML) 23 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5320 Datasheet HTML 19Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 20Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 21Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 22Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 23Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 24Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 25Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 26Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 27Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 32 page
background image
IP5389
V1.2
Email: service@injoinic.com
23 / 32
Copyright © 2021, Injoinic Corp.
BAT_S1 R18(欧姆)
BAT_S2 R19(欧姆)
电池串联节数
0
0
2 串
NC
0
3 串
0
NC
4 串
NC
NC
5 串
VSET(电池类型设定)
IP5389 通过在 VSET 引脚上输出 80uA 电流,外接不同的电阻到 GND 来设定电池类型,从而改变电
量显示阈值、给电池充电的恒压电压以及保护电压。
VSET 外接对 GND 电阻大小和设定的电池类型如下表
所示。注意外接电阻要用
1%精度电阻,电阻选型需要考虑到尽量把 VSET 的电压取在判断范围的中间。当
VSET 的电压超出所有判断电压范围,会识别为检测电阻短路或者开路异常。
VSET 端到 GND 电阻
(ohm)
VSET 电压(理论电压)
(mV)
VSET 判断电压范围
(mV)
对应电池类型
27k
2160
1750~2550
4.2V
18k
1440
1220~1750
4.3V
13k
1040
860~1220
4.35V
9.1k
728
600~860
4.4V
6.2k
496
384~600
4.15V
3.6k
288
216~384
3.65V
备注:
3.65V 为磷酸铁锂电池,对应低电关机电压已经调整到 2.75V
NTC 功能和 NTC 阈值选择
IP5389 集成 NTC 功能,可检测电池温度。IP5389 上电后 NTC PIN 在高温时输出 80uA 的电流,在低温
时输出 20uA 电流,通过外部 NTC 电阻来产生电压,IC 内部检测 NTC PIN 脚的电压来判断当前电池的温度。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com