Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5320 Datasheet(PDF) 17 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5320
Description  Supports two-way SCP, VOOC, PD3.0 and other fast charging protocols, supports 2~5 cells in series Integrated buck-boost driver, maximum power 100W mobile power supply SOC
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5320 Datasheet(HTML) 17 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5320 Datasheet HTML 13Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 14Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 15Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 16Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 17Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 18Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 19Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 20Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 21Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 32 page
background image
IP5389
V1.2
Email: service@injoinic.com
17 / 32
Copyright © 2021, Injoinic Corp.
调节。
IP5389 各个口的支持的快充协议:
协议
VOUT1 输出口
VOUT2 输出口
Micro USB 输入
口
TYPEC 输出
TYPEC 输入
QC2.0
√
√
-
√
-
QC3.0
√
√
-
√
-
QC3+
√
√
-
√
-
AFC
√
√
√
√
√
FCP
√
√
√
√
√
SCP
√
√
√
√
√
VOOC
√
√
√
-
√
PD2.0
-
-
-
√
√
PD3.0
-
-
-
√
√
PPS
-
-
-
√
-
支持:√
不支持:-
充放电路径管理
待机时
如果
VIN 或者 VBUS 插入充电电源,可直接启动充电。
如果
VBUS 上插入 USB C UFP 设备或者 VOUT 上插入用电设备,可自动开启放电功能。
如果有按键动作,
VOUT1、VOUT2、USB C 上有负载连接时,才会开启,否则会保持关闭状态。
放电时
无按键动作的情况下,只有插了用电设备的输出口的输出路径才会打开;未连接设备的输出口的输出路
径是不会开启的。
VOUT1、VOUT2、USB C 任何一个口都可以支持输出快充协议,但由于该方案是单电感方案,只能支
持一个电压输出,所以只能在只有一个输出口开启的情况下才能支持快充输出。同时使用两个或者三个输
出口时,会自动关闭快充功能。
按照“典型应用原理图”所示连接,任何一个输出口已经进入快充输出模式时,当另一个输出口有用电
设备插入,会先关闭所有输出口,关闭高压快充功能,然后再开启有设备存在的输出口,此时所有输出口仅
支持
Apple、BC1.2 模式充电。当处于多口输出模式时,任一输出口的输出电流小于约 80mA(MOS
Rds_ON@10mohm)时,持续 16s 后会自动关闭该口。从多个用电设备减少到只有一个用电设备时,持续
约
16s 后会先关闭所有输出口,开启高压快充功能,然后再开启最后一个用电设备存在的输出口,以此方
式来重新激活设备请求快充。当只有一个输出口开启的情况下,总的输出功率小于约
350mW 持续约 32s
时,会关闭输出口和放电功能,进入待机状态。
充电时
VIN 口和 VBUS 口任何一个口插入电源都可以进行充电,如果都接入电源充电时,会优先使用先插入
的电源进行充电。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com