Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5320 Datasheet(PDF) 25 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5320
Description  Supports two-way SCP, VOOC, PD3.0 and other fast charging protocols, supports 2~5 cells in series Integrated buck-boost driver, maximum power 100W mobile power supply SOC
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5320 Datasheet(HTML) 25 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5320 Datasheet HTML 21Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 22Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 23Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 24Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 25Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 26Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 27Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 28Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 29Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 32 page
background image
IP5389
V1.2
Email: service@injoinic.com
25 / 32
Copyright © 2021, Injoinic Corp.
放电状态下:温度低于-20 度(1.39V)时,停止放电,-20 度到 60 度之间正常放电,高于 60 度(0.24V)
停止放电;
NTC 第二档阈值:
充电状态下:NTC 温度低于 2 度(0.50V)停止充电,2~43 度之间正常充电,温度超过 43 度(0.42V)
停止充电。
放电状态下:温度低于-10 度(0.86V)时,停止放电,-10 度到 55 度之间正常放电,高于 55 度(0.28V)
停止放电;
NTC 三档阈值:
充电状态下:NTC 温度低于 0 度(0.55V)停止充电,0~45 度之间正常充电,温度超过 45 度(0.39V)
停止充电。
放电状态下:温度低于-10 度(0.86V)时,停止放电,-10 度到 55 度之间正常放电,高于 55 度(0.28V)
停止放电;
NTC 四档阈值:
充电状态下:NTC 温度低于-10 度(0.86V)停止充电,-10~0 度之间 BAT 端电流限流 0.2C 充电,C 等于
FCAP 设置的电芯容量,0~45 度(0.39V)之间正常充电;45 度~55 度之间恒压充电电压降低 0.1V*N 给电池
正常电流充电,温度超过 55 度(0.28V)停止充电。
放电状态下:温度低于-20 度(1.39V)时,停止放电,-20 度到 55 度之间正常放电,高于 55 度(0.28V)
停止放电;
NTC 五档阈值:
充电状态下:NTC 温度低于 2 度(0.50V)停止充电,2~17 度(0.27V)之间 BAT 端电流限流 0.1C 充电,
C 等于 FCAP 设置的电芯容量,17~43 度(0.42V)之间正常充电,温度超过 43 度停止充电。
放电状态下:温度低于-20 度(1.39V)时,停止放电,-20 度到 60 度之间正常放电,高于 60 度(0.24V)
停止放电;
NTC 六档阈值:
充电状态下:NTC 温度低于-10 度(0.86V)停止充电,-10~0 度(0.55V)之间 BAT 端电流限流 0.2C 充
电,0~45 度之间正常充电,45~55 度(0.28V)之间 BAT 端电流限流 0.2C 充电,C 等于 FCAP 设置的电芯容
量,温度超过 55 度(0.28V)停止充电。
放电状态下:温度低于-20 度(1.39V)时,停止放电,-20 度到 55 度之间正常放电,高于 55 度(0.28V)
停止放电;
备注:
在 NTC 检测到温度异常后,恢复温度为保护温度±5 度。上述括号内为该温度对应的 NTC 引脚电压,
计算方法为:NTC 脚放出的电流*该温度下的 NTC 电阻阻值。
以上温度范围参考的 NTC 电阻参数为 10K@25℃ B=3380,其他型号存在差异,需要调整。如果方案不
需要
NTC, 需要在 NTC 引脚对地接 10k 电阻,不能浮空或者直接接地。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com