Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5320 Datasheet(PDF) 24 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5320
Description  Supports two-way SCP, VOOC, PD3.0 and other fast charging protocols, supports 2~5 cells in series Integrated buck-boost driver, maximum power 100W mobile power supply SOC
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5320 Datasheet(HTML) 24 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5320 Datasheet HTML 20Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 21Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 22Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 23Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 24Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 25Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 26Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 27Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 28Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 32 page
background image
IP5389
V1.2
Email: service@injoinic.com
24 / 32
Copyright © 2021, Injoinic Corp.
图 12 电池 NTC 比较
IP5389 在 NTC_MODE PIN 上放出 80uA 电流,外接不同的电阻时,IC 内部检测 NTC_MODE 电压可以选
择不同的 NTC 功能。注意外接电阻要用 1%精度电阻,电阻选型需要考虑到尽量把 VNTC_MODE 的电压取在
判断范围的中间。当 VNTC_MODE 的电压超出所有判断电压范围,会识别为检测电路短路或者开路异常。
图 13
NTC 阈值选择
NTC_MODE
pin 上外接电阻
NTC_MODE
理论电压(
mV)
NTC_MODE
电压判断范围
(mV)
NTC 功能定义
27K
2160
1750~2550
NTC 第一档
18K
1440
1220~1750
NTC 第二档
13K
1040
860~1220
NTC 第三档
9.1K
728
600~860
NTC 第四档
6.2K
496
380~600
NTC 第五档
3.6K
288
216~380
NTC 第六档
IP5389 内置了六种 NTC 功能可供选择,通过改变 NTC_MODE 脚到 GND 的电阻阻值,可设置对应的 NTC
功能。各个功能如下:
NTC 第一档阈值:
充电状态下:NTC 温度低于 0 度(0.55V)停止充电,0~45 度之间正常充电,温度超过 45 度(0.39V)
停止充电。
ADC
RNTC=10K
B=3380
NTC_ADC
20uA / 80uA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com