Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5320 Datasheet(PDF) 18 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5320
Description  Supports two-way SCP, VOOC, PD3.0 and other fast charging protocols, supports 2~5 cells in series Integrated buck-boost driver, maximum power 100W mobile power supply SOC
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5320 Datasheet(HTML) 18 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5320 Datasheet HTML 14Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 15Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 16Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 17Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 18Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 19Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 20Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 21Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5320 Datasheet HTML 22Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 32 page
background image
IP5389
V1.2
Email: service@injoinic.com
18 / 32
Copyright © 2021, Injoinic Corp.
在单充电的模式下,会自动识别电源的快充模式,自动匹配合适的充电电压和充电电流。
边充边放
当同时插着充电电源和用电设备时,会自动进入边充边放模式。在该模式下,芯片会自动关闭内部快充
输入请求,在
VIO 电压只有 5V 的情况下,开启放电路径给用电设备供电;如果 VIO 电压大于 5.6V,为了
安全考虑,不会开启放电路径。为保证用电设备的正常充电,
IP5389 会将充电欠压环路提高到 4.925V 以
上,以保证优先给用电设备供电。
在边充边放过程中,如果拔掉充电电源,
IP5389 会关闭充电功能,重新启动放电功能来给用电设备供
电。为了安全考虑,同时也为了能够重新激活手机请求快充,转换过程中会有一段时间电压掉到
0V。
在边充边放过程中,如果拔掉用电设备,或者用电设备充满停止抽电持续约
16s 后会自动关闭对应的
放电路径。当放电路径都关闭,状态回到单充电模式时,会降低充电欠压环路,自动重新激活快充,加速给
移动电源充电。
手机自动检测
手机插入自动检测功能
IP5389 自动检测手机插入, 即刻从待机态唤醒,打开升压 5V 给手机充电,省去按键操作,支持无按
键模具方案。
手机充满自动检测功能
IP5389 通过片内 ADC 来采样每个口的输出电流,当单个口的输出电流小于约 80mA(MOS
Rds_ON@10mohm)并且持续约 16s 时,会将该输出口关闭。当输出总功率小于约 350mW 持续约 32s
时,认为所有输出口手机已经充满或者拔出,会自动关闭升降压输出。
按键选择
图 7 KEY 按键接法
按键连接方式如图
7 所示,可识别长按键和短按键操作。
按键持续时间长于
60ms,但小于 2s,即为短按动作
按键持续时间长于
2s,即为长按动作。
KEY
WLED



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com