Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SC4608 Datasheet(PDF) 5 Page - Semtech Corporation

Part # SC4608
Description  Low Input, MHz Operation, High Efficiency Synchronous Buck
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SEMTECH [Semtech Corporation]
Direct Link  http://www.semtech.com
Logo SEMTECH - Semtech Corporation

SC4608 Datasheet(HTML) 5 Page - Semtech Corporation

  SC4608 Datasheet HTML 1Page - Semtech Corporation SC4608 Datasheet HTML 2Page - Semtech Corporation SC4608 Datasheet HTML 3Page - Semtech Corporation SC4608 Datasheet HTML 4Page - Semtech Corporation SC4608 Datasheet HTML 5Page - Semtech Corporation SC4608 Datasheet HTML 6Page - Semtech Corporation SC4608 Datasheet HTML 7Page - Semtech Corporation SC4608 Datasheet HTML 8Page - Semtech Corporation SC4608 Datasheet HTML 9Page - Semtech Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 19 page
background image
5
 2006 Semtech Corp.
www.semtech.com
SC4608
POWER MANAGEMENT
Ordering Information
Pin Descriptions
r
e
b
m
u
N
t
r
a
Pe
c
i
v
e
D
)
1
(
T
R
T
L
M
8
0
6
4
C
S
)
2
(
6
1
-
P
L
M
B
V
E
8
0
6
4
C
Sd
r
a
o
B
n
o
it
a
u
l
a
v
E
Pin Configuration
#
n
i
Pe
m
a
N
n
i
Pn
o
i
t
c
n
u
F
n
i
P
1D
D
V
A.r
e
ll
o
r
t
n
o
c
e
h
t
f
o
n
o
it
c
e
s
g
o
l
a
n
a
e
h
t
r
o
f
e
g
a
tl
o
v
y
l
p
p
u
s
r
e
w
o
P
2T
E
S
I
e
h
t
s
e
s
u
8
0
6
4
C
S
e
h
T
.
T
E
F
S
O
M
e
d
i
s
h
g
i
h
e
h
t
n
i
t
n
e
r
r
u
c
ti
m
il
o
t
d
e
s
u
s
i
n
i
p
T
E
S
I
e
h
T
V
e
h
t
s
s
o
r
c
a
e
g
a
tl
o
v
N
I
ti
m
il
t
n
e
r
r
u
c
e
h
T
.t
i
m
il
t
n
e
r
r
u
c
e
h
t
t
e
s
o
t
r
e
d
r
o
n
i
s
n
i
p
T
E
S
I
d
n
a
ti
u
c
r
i
C
n
o
it
a
c
il
p
p
A
l
a
c
i
p
y
T
e
h
t
n
i
3
R
(
r
o
t
s
i
s
e
r
l
a
n
r
e
t
x
e
n
a
f
o
e
u
l
a
v
e
h
t
y
b
t
e
s
s
i
d
l
o
h
s
e
r
h
t
e
s
n
e
s
e
h
t
s
s
o
r
c
a
p
o
r
d
e
g
a
tl
o
v
e
h
t
g
n
ir
a
p
m
o
c
y
b
d
e
m
r
o
f
r
e
p
s
i
g
n
it
i
m
il
t
n
e
r
r
u
C
.
)
m
a
r
g
a
i
D
e
d
i
s
h
g
i
h
e
h
t
f
o
e
c
n
a
t
s
i
s
e
r
e
c
r
u
o
s
o
t
n
i
a
r
d
e
h
t
s
s
o
r
c
a
p
o
r
d
e
g
a
tl
o
v
e
h
t
h
ti
w
r
o
t
s
i
s
e
r
o
t
n
i
a
r
d
e
h
t
s
s
o
r
c
a
p
o
r
d
e
g
a
tl
o
v
e
h
T
.
d
o
ir
e
p
n
o
it
c
u
d
n
o
c
s
’
T
E
F
S
O
M
e
h
t
g
n
ir
u
d
T
E
F
S
O
M
V
e
h
t
m
o
r
f
d
e
n
i
a
t
b
o
s
i
T
E
F
S
O
M
e
d
i
s
h
g
i
h
e
h
t
f
o
e
c
n
a
t
s
i
s
e
r
e
c
r
u
o
s
N
I
.
n
i
p
E
S
A
H
P
d
n
a
3P
M
O
C
d
e
t
r
e
v
n
i
s
i
t
u
p
t
u
o
s
i
h
t
t
a
e
g
a
tl
o
v
e
h
T
.r
e
if
il
p
m
a
r
o
r
r
e
e
g
a
tl
o
v
e
h
t
f
o
t
u
p
t
u
o
e
h
t
s
i
s
i
h
T
g
a
l-
d
a
e
l
A
.r
o
t
a
r
a
p
m
o
c
M
W
P
e
h
t
f
o
t
u
p
n
i
g
n
it
r
e
v
n
i-
n
o
n
e
h
t
o
t
d
e
t
c
e
n
n
o
c
d
n
a
y
ll
a
n
r
e
t
n
i
r
e
tl
if
C
L
e
l
o
p
o
w
t
e
h
t
r
o
f
s
e
t
a
s
n
e
p
m
o
c
n
i
p
E
S
N
E
S
V
e
h
t
o
t
n
i
p
P
M
O
C
e
h
t
m
o
r
f
k
r
o
w
t
e
n
r
e
d
r
o
n
i
d
e
r
i
u
q
e
r
s
i
k
r
o
w
t
e
n
g
a
l-
d
a
e
l
e
h
T
.l
o
r
t
n
o
c
e
d
o
m
e
g
a
tl
o
v
o
t
t
n
e
r
e
h
n
i
s
c
it
s
ir
e
t
c
a
r
a
h
c
.
p
o
o
l
l
o
r
t
n
o
c
e
d
o
m
e
g
a
tl
o
v
e
h
t
f
o
e
c
n
a
m
r
o
f
r
e
p
c
i
m
a
n
y
d
e
h
t
e
z
i
m
it
p
o
o
t
4T
E
S
F
g
n
i
m
it
l
a
n
r
e
t
x
e
n
a
h
g
u
o
r
h
t
y
c
n
e
u
q
e
r
f
r
o
t
a
ll
i
c
s
o
M
W
P
e
h
t
s
t
e
s
o
t
d
e
s
u
s
i
n
i
p
T
E
S
F
e
h
T
e
b
n
a
c
8
0
6
4
C
S
e
h
T
.
n
i
p
D
N
G
e
h
t
o
t
n
i
p
T
E
S
F
e
h
t
m
o
r
f
d
e
t
c
e
n
n
o
c
s
i
t
a
h
t
r
o
ti
c
a
p
a
c
r
o
ti
c
a
p
a
c
g
n
i
m
it
e
h
t
n
e
e
w
t
e
b
s
e
ir
e
s
n
i
r
o
t
s
i
s
e
r
a
g
n
i
c
a
l
p
y
b
e
d
o
m
s
u
o
n
o
r
h
c
n
y
s
n
i
d
e
t
a
r
e
p
o
T
E
S
F
e
h
t
o
t
d
e
t
c
e
n
n
o
c
n
i
a
m
e
r
ll
i
w
r
o
ti
c
a
p
a
c
g
n
i
m
it
e
h
t
f
o
l
a
n
i
m
r
e
t
r
e
h
t
o
e
h
T
.
d
n
u
o
r
g
d
n
a
.
n
i
p
5N
E
e
v
o
b
a
d
l
e
h
d
n
a
d
e
ll
u
p
s
i
N
E
n
e
h
w
T
E
S
F
y
b
t
e
s
s
i
8
0
6
4
C
S
e
h
t
f
o
y
c
n
e
u
q
e
r
f
r
o
t
a
ll
i
c
s
o
e
h
T
V
A
*
7
.
0
D
D
V
A
*
3
.
0
w
o
l
e
b
d
l
e
h
d
n
a
d
e
ll
u
p
s
i
N
E
fi
d
e
k
o
v
n
i
s
i
e
d
o
m
n
w
o
d
t
u
h
s
s
tI
.
.
D
D
Notes:
(1) Only available in tape and reel packaging. A reel
contains 3000 devices.
(2) Lead free product. This product is fully WEEE and
RoHS compliant.
TOP VIEW
(16 Pin MLP)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com