Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SPLPL90 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # SPLPL90
Description  Impuls-Laserdiode im Plastikgeh짰se 25 W Spitzenleistung Pulsed Laser Diode in Plastic Package 25 W Peak PowerLead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SPLPL90 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SPLPL90 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SPLPL90 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SPLPL90 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SPLPL90 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SPLPL90 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SPLPL90 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
SPL PL90
Impuls-Laserdiode im Plastikgehäuse 25 W Spitzenleistung
Pulsed Laser Diode in Plastic Package 25 W Peak Power
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
2006-04-12
1
Besondere Merkmale
• Kostengünstiges Plastikgehäuse
• Zuverlässiges InGaAs/GaAs kompressiv
verspanntes Halbleiter-Material
• Hochleistungslaser mit „Large-Optical-Cavity“
(LOC) Struktur für ein schmales Fernfeld
• Laterale Austrittsöffnung 200
µm
Anwendungen
• Entfernungsmessung
• Sicherheit, Überwachung
• Beleuchtung, Zündung
• Test- und Messsysteme
Sicherheitshinweise
Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile
hochkonzentrierte,
nicht
sichtbare
Infrarot-
Strahlung, die gefährlich für das menschliche
Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile
enthalten,
müssen
gemäß
den
Sicherheits-
richtlinien
der
IEC-Norm
60825-1
behandelt
werden.
Typ
Type
Opt. Spitzenausgangsleistung
Opt. Peak Power
Wellenlänge
Wavelength
Bestellnummer
Ordering Code
SPL PL90
25 W
905 nm
Q62702P1760
Features
• Low cost plastic package
• Reliable strained InGaAs/GaAs material
• High power large-optical-cavity (LOC) structure
for a narrow far-field
• Lateral laser aperture 200
µm
Applications
• Range finding
• Security, surveillance
• Illumination, ignition
• Test and measurement systems
Safety Advices
Depending on the mode of operation, these
devices emit highly concentrated non visible
infrared light which can be hazardous to the
human eye. Products which incorporate these
devices have to follow the safety precautions
given in IEC 60825-1 “Safety of laser products”.
LASER COMPONENTS IG, Inc., 9 River Road, Hudson, NH 03051 - USA, Phone: +1 603 821 7040, Fax: +1 603 821 7041, info@laser-components.com


Similar Part No. - SPLPL90

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
SPLPL90 SIEMENS-SPLPL90 Datasheet
78Kb / 4P
Pulsed Laser Diode in Plastic Package 10 W Peak Class 3 Laser Product
logo
OSRAM GmbH
SPLPL90 OSRAM-SPLPL90 Datasheet
201Kb / 6P
Pulsed Laser Diode in Plastic Package 25 W Peak Power
SPLPL90AT03 OSRAM-SPLPL90AT03 Datasheet
1Mb / 13P
Radial T1 3/4 Pulsed Laser Diode in Plastic Package 75 W Peak Power
Version 1.0 2023-04-12
SPLPL90 OSRAM-SPLPL90_0 Datasheet
215Kb / 6P
Pulsed Laser Diode in Plastic Package 4 W Peak Power
SPLPL90 OSRAM-SPLPL90_15 Datasheet
201Kb / 6P
Pulsed Laser Diode in Plastic Package 25 W Peak Power
More results

Similar Description - SPLPL90

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
SPLPLXX SIEMENS-SPLPLXX Datasheet
78Kb / 4P
Pulsed Laser Diode in Plastic Package 10 W Peak Class 3 Laser Product
logo
OSRAM GmbH
SPLLL85 OSRAM-SPLLL85 Datasheet
268Kb / 7P
Hybride Impuls-Laserdiode mit integrierter Treiberstufe 14 W Spitzenleistung
SPLLL90 OSRAM-SPLLL90 Datasheet
243Kb / 7P
Hybrid Pulsed Laser Diode with Integrated Driver Stage 25 W Peak Power
SPLPL85 OSRAM-SPLPL85 Datasheet
216Kb / 6P
Pulsed Laser Diode in Plastic Package 10 W Peak Power
SPLPL90 OSRAM-SPLPL90_3 Datasheet
218Kb / 6P
Nanostack Pulsed Laser Diode in Plastic Package 75 W Peak Power
SPLPL90 OSRAM-SPLPL90_0 Datasheet
215Kb / 6P
Pulsed Laser Diode in Plastic Package 4 W Peak Power
LETH3A OSRAM-LETH3A Datasheet
460Kb / 16P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
SPLPL90_3 OSRAM-SPLPL90_3_15 Datasheet
202Kb / 6P
Nanostack Pulsed Laser Diode in Plastic Package 75 W Peak Power
SPLPL90 OSRAM-SPLPL90_15 Datasheet
201Kb / 6P
Pulsed Laser Diode in Plastic Package 25 W Peak Power
SPL-PL90 OSRAM-SPL-PL90 Datasheet
201Kb / 6P
Pulsed Laser Diode in Plastic Package 25 W Peak Power
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com