Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SPLAH90 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # SPLAH90
Description  Nanostack Pulsed Laser Diode Array 75 W Peak Power
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SPLAH90 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SPLAH90_3 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SPLAH90_3 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SPLAH90_3 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SPLAH90_3 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SPLAH90_3 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SPLAH90_3 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SPLAH90_3 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SPLAH90_3 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
SPL AH90_3
Nanostack Impuls-Laserdioden-Array 75 W Spitzenleistung
Nanostack Pulsed Laser Diode Array 75 W Peak Power
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
2007-04-19
1
Besondere Merkmale
• 12 getrennt ansteuerbare Impuls-Laser
• Monolitischer Laserchip mit 260 µm
Kanalabstand
• Austrittsöffnung pro Laserkanal 200
μm × 10μm
• Nanostack Lasertechnologie beinhaltet
mehrere epitaktisch integrierte Emitter
• Optische Spitzenleistung bis zu 75 W pro Kanal
• Laserwellenlänge 905 nm
• Gehäuse mit AR-vergütetem Glasfenster
• Integrierte Heizung zur
Wellenlängenstabilisierung
• Betriebstemperaturbereich -40 bis +105°C
Anwendungen
• Entfernungsmessung, LIDAR
• 3D-Sensor
• Verkehrsüberwachung
• Industrie- und Automobil-Sensoren
Sicherheitshinweise
Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile
hochkonzentrierte,
nicht
sichtbare
Infrarot-
Strahlung, die gefährlich für das menschliche
Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile
enthalten,
müssen
gemäß
den
Sicherheits-
richtlinien
der
IEC-Norm
60825-1
behandelt
werden.
Typ
Type
Anzahl der Kanäle
Number of Channels
Opt. Spitzenaus-
gangsleistung
Opt. Peak Power
Wellenlänge
Wavelength
Bestellnummer
Ordering Code
SPL AH90_3
12
75 W
905 nm
Q65110A3900
Features
• 12 individually addressable pulsed lasers
• Monolithic laser die with 260 µm channel pitch
• Aperture of each laser channel 200
μm × 10 μm
• Nanostack laser technology including multiple
epitaxially stacked emitters
• Optical peak power up to 75 W per laser
• Laser wavelength 905 nm
• Top looker with AR-coated glass window
• Integrated heater for wavelength stabilization
• Operating temperature range-40 to +105°C
Applications
• Range finding, LIDAR
• 3D-sensor
• Traffic surveillance
• Industrial and automotive sensors
Safety Advices
Depending on the mode of operation, these
devices emit highly concentrated non visible
infrared light which can be hazardous to the
human eye. Products which incorporate these
devices have to follow the safety precautions given
in IEC 60825-1 “Safety of laser products”


Similar Part No. - SPLAH90_3

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Apex Electronics Co., L...
SPLA01012 APEX-ELECTRONICS-SPLA01012 Datasheet
976Kb / 2P
Pushbutton switch, side actuation, illumination
SPLA01014 APEX-ELECTRONICS-SPLA01014 Datasheet
976Kb / 2P
Pushbutton switch, side actuation, illumination
SPLA01015 APEX-ELECTRONICS-SPLA01015 Datasheet
976Kb / 2P
Pushbutton switch, side actuation, illumination
SPLA01016 APEX-ELECTRONICS-SPLA01016 Datasheet
976Kb / 2P
Pushbutton switch, side actuation, illumination
SPLA0101B APEX-ELECTRONICS-SPLA0101B Datasheet
976Kb / 2P
Pushbutton switch, side actuation, illumination
More results

Similar Description - SPLAH90_3

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SPLLL90 OSRAM-SPLLL90 Datasheet
243Kb / 7P
Hybrid Pulsed Laser Diode with Integrated Driver Stage 25 W Peak Power
SPLPL85 OSRAM-SPLPL85 Datasheet
216Kb / 6P
Pulsed Laser Diode in Plastic Package 10 W Peak Power
SPLPL90 OSRAM-SPLPL90_3 Datasheet
218Kb / 6P
Nanostack Pulsed Laser Diode in Plastic Package 75 W Peak Power
SPLLL90 OSRAM-SPLLL90_3 Datasheet
251Kb / 7P
Hybrid Pulsed Laser Diode with Integrated Driver Stage 70 W Peak Power
SPLPL90 OSRAM-SPLPL90_0 Datasheet
215Kb / 6P
Pulsed Laser Diode in Plastic Package 4 W Peak Power
SPLDS90 OSRAM-SPLDS90_3 Datasheet
182Kb / 5P
Nanostack Pulsed Laser Diode
SPLPL90_3 OSRAM-SPLPL90_3_15 Datasheet
202Kb / 6P
Nanostack Pulsed Laser Diode in Plastic Package 75 W Peak Power
SPLPL90 OSRAM-SPLPL90_15 Datasheet
201Kb / 6P
Pulsed Laser Diode in Plastic Package 25 W Peak Power
SPL-PL90 OSRAM-SPL-PL90 Datasheet
201Kb / 6P
Pulsed Laser Diode in Plastic Package 25 W Peak Power
logo
ams AG
SPLDS90A AMSCO-SPLDS90A_3 Datasheet
592Kb / 12P
Chip Nanostack Pulsed Laser Diode
Version 1.4 2021-06-30
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com