Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

STA529 Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Part # STA529
Description  FFX™ audio codec with analog and digital inputs and 2 x 1.2 W (or 2 x 100 mW HP) class-D amplifier
PDF  57 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STA529 Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  STA529 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STA529 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STA529 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STA529 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STA529 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STA529 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STA529 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STA529 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STA529 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 57 page
background image
Contents
STA529
2/57
Doc ID 13095 Rev 3
Contents
1
Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2
Connection diagrams and pin descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.1
TFBGA48 package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.2
VFQFPN52 package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3
Electrical and thermal specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.1
Thermal data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.2
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.3
Recommended operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.4
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.5
Lock time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4
Input clock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.1
SELCLK33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5
Digital processing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.1
Signal processing flow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.2
I2C interface disable
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.3
Volume control and gain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
6
PLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
6.1
Functional description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
6.2
Configuration examples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
6.3
Set fractional PLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
7
ADC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
7.1
ADC performance values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
7.2
Functional description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
7.2.1
Digital filter characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
7.2.2
High-pass filter characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
7.2.3
Programmable gain amplifier (PGA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
7.3
Applications scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com