Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5322P Datasheet(PDF) 23 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5322P
Description  integrated buck-boost driver
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5322P Datasheet(HTML) 23 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5322P Datasheet HTML 19Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322P Datasheet HTML 20Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322P Datasheet HTML 21Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322P Datasheet HTML 22Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322P Datasheet HTML 23Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322P Datasheet HTML 24Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322P Datasheet HTML 25Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322P Datasheet HTML 26Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322P Datasheet HTML 27Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 32 page
background image
IP5386
V1.01
Email: service@injoinic.com
23 / 32
Copyright © 2022, Injoinic Corp.
10
电池类型选择
VSET 端到 GND 电阻
VSET 引脚电压(理论电压)
VSET 判断电压范围
对应电池类型
27kΩ
2160mV
1750mV~2550mV
4.20V
18kΩ
1440mV
1220mV~1750mV
4.30V
13kΩ
1040mV
860mV~1220mV
4.35V
9.1kΩ
728mV
600mV~860mV
4.40V
6.2kΩ
496mV
384mV~600mV
4.15V
3.6kΩ
288mV
216mV~384mV
3.65V
备注:
1)3.65V 为磷酸铁锂电池,对应低电关机电压调整到 2.75V。
2)注意外接电阻要用 1%精度电阻,电阻选型需要考虑到尽量把 VSET 的电压取在判断范围的中间。
12.12
NTC
IP5386 集成 NTC 功能,可检测电池温度。IP5386 工作的时候,在 NTC 引脚产生一个恒流源,与外
NTC 电阻来产生电压。芯片内部通过检测 NTC 引脚的电压来判断当前电池的温度。
注:在
NTC 引脚对 GND 并联的 100nF 电容,电容要求靠近芯片引脚放置。
RNTC=10kΩ
B=3380
ADC
NTC
NTC_ADC
20μA/80μA
C1 100nF
17
电池
NTC 比较
IP5386 在 FSEL 引脚上放出 80μA 电流,外接不同的电阻时,芯片内部检测 FSEL 引脚电压可以选择
不同的
NTC 档位。当 FSEL 引脚的电压超出所有判断电压范围,会识别为检测电阻短路或者开路异常。
FSEL
R18
FCAP
18
NTC 档位选择
11
NTC 阈值选择
FSEL 引脚上外接电阻
FSEL 理论电压
FSEL 电压判断范围
NTC 功能定义
27 kΩ
2160 mV
1750 mV~2550 mV
NTC 第一档
18 kΩ
1440 mV
1220 mV~1750 mV
NTC 第二档
13 kΩ
1040 mV
860 mV~1220 mV
NTC 第三档
9.1 kΩ
728 mV
600 mV~860 mV
NTC 第四档
6.2 kΩ
496 mV
380 mV~600 mV
NTC 第五档
3.6 kΩ
288 mV
216 mV~380 mV
NTC 第六档



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com