Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5322P Datasheet(PDF) 1 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5322P
Description  integrated buck-boost driver
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5322P Datasheet(HTML) 1 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

  IP5322P Datasheet HTML 1Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322P Datasheet HTML 2Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322P Datasheet HTML 3Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322P Datasheet HTML 4Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322P Datasheet HTML 5Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322P Datasheet HTML 6Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322P Datasheet HTML 7Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322P Datasheet HTML 8Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322P Datasheet HTML 9Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 32 page
background image
IP5386
V1.01
Email: service@injoinic.com
1 / 32
Copyright © 2022, Injoinic Corp.
支持双向 SCP、PD3.0 等快充协议,支持 2~4 节串联
电池,集成升降压驱动,最大功率 45W 的移动电源
SOC
1 特性
同时支持多个
USB 口
2 个 USB-A 口输出
1 个 USB-C 口输入输出
1 个 Lightning 口输入
快充规格
 所有
USB 口均支持快充
 集成
QC2.0、QC3.0、QC3+输出快充协议
 集成
FCP 输入输出快充协议
 集成
AFC 输入输出快充协议
 集成
SCP 输入输出快充协议
 集成
DRP Try.SRC 协议,PD3.0 输入输出快充
 兼容
BC1.2、Apple 手机快充
集成
USB Power Delivery(PD2.0/PD3.0)协
议
 支持
PD2.0 双向输入输出协议
 支持
PD3.0 双向输入输出协议、PPS 输出协议
 支持
5V、9V、12V、15V、20V 电压档位输入
 支持
5V、9V、12V、15V、20V 电压档位输出
 支持
PPS 20mV/Step 输出电压档位
 集成硬件的双向标记编解码(
BMC)协议
 集成物理层协议(
PHY)
 集成硬件
CRC
 支持
Hard Reset
集成功率控制
 集成双向
Buck-Boost 升降压功率 NMOS 驱动
 集成
Charge-Pump 控制外置路径 NMOS
充电规格
 自适应充电电流调节
 支持
4.15V、4.20V、4.30V、4.35V、4.40V 规
格的电池
 支持磷酸铁锂电池
3.65V 电池
 支持
2 节、3 节、4 节串联电池
放电规格
 输出功率最大
45W
 同步开关放电
5V@2A 效率达 94%以上
 支持线补
电量显示
 内置
14bit ADC 和电量计
 支持
4 颗、2 颗、1 颗 LED 电量显示
 支持
188 数码管电量显示
 支持电量自学习,电量显示更均匀
 支持电池初始容量
PIN 选
其他功能
 自动检测手机插入和拔出
 快充状态指示
 支持电池温度检测
 智能识别负载,轻载自动进待机
 内置照明灯驱动
多重保护、高可靠性
 输入过压、欠压保护
 输出过流、过压、短路保护
 电池过充、过放、过流保护
 芯片过温保护
 充放电电池温度
NTC 保护
ESD 4KV,输入(含 CC、DP、DM 引脚)耐
压
30V
BOM 极简
 内置开关功率
MOS 驱动
 单电感实现充电、放电功能
封装规格:
7mm × 7mm 0.5Pitch QFN48
2 应用产品
移动电源、便携式储能电源
手机、平板电脑等便携设备


Similar Part No. - IP5322P

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Injoinic Technology Co....
IP5322P INJOINIC-IP5322P Datasheet
2Mb / 35P
support High and low voltage SCP, two-way PD3.0 and other mobile power SOCs with all fast charging protocols
Version1.1 2020
IP5322P INJOINIC-IP5322P Datasheet
2Mb / 32P
Supports two-way SCP, VOOC, PD3.0 and other fast charging protocols, supports 2~5 cells in series Integrated buck-boost driver, maximum power 100W mobile power supply SOC
Version1.2 2021
More results

Similar Description - IP5322P

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diodes Incorporated
ZXLD1374 DIODES-ZXLD1374 Datasheet
733Kb / 35P
60V HIGH ACCURACY 1.5A BUCK/BOOST/BUCK-BOOST LED DRIVER CONVERTER
DS35032 Rev. 1 - 2
ZXLD1370 DIODES-ZXLD1370 Datasheet
856Kb / 33P
60V HIGH ACCURACY BUCK/BOOST/BUCK-BOOST LED DRIVER CONTROLLER
DS32165 Rev. 2 - 2
ZXLD1370 DIODES-ZXLD1370_11 Datasheet
731Kb / 35P
60V HIGH ACCURACY BUCK/BOOST/BUCK-BOOST LED DRIVER CONTROLLER
Rev 3
ZXLD1371 DIODES-ZXLD1371 Datasheet
1Mb / 42P
60V HIGH ACCURACY BUCK/BOOST/BUCK-BOOST LED DRIVER-CONTROLLER
FEBRUARY 2012
AL8820 DIODES-AL8820 Datasheet
420Kb / 15P
40V, 2A BOOST/BUCK LED DRIVER
Rev 1
logo
Allegro MicroSystems
A4450 ALLEGRO-A4450 Datasheet
680Kb / 34P
Buck-Boost Controller with Integrated Buck MOSFET
logo
SYNC POWER Crop.
SP2354 SYNC-POWER-SP2354 Datasheet
286Kb / 8P
1A Buck-Boost LED Driver
logo
Bright Power Semiconduc...
BP1808 BPS-BP1808 Datasheet
309Kb / 2P
Boost, Buck and Buck-Boost DC/DC LED Driver
logo
QX Micro Devices Co.,Lt...
QX5278 QXMD-QX5278 Datasheet
810Kb / 2P
Buck-boost LED driver
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM3442 HMSEMI-HM3442 Datasheet
515Kb / 8P
Buck-boost LED driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com