Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5322P Datasheet(PDF) 24 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5322P
Description  integrated buck-boost driver
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5322P Datasheet(HTML) 24 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5322P Datasheet HTML 20Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322P Datasheet HTML 21Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322P Datasheet HTML 22Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322P Datasheet HTML 23Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322P Datasheet HTML 24Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322P Datasheet HTML 25Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322P Datasheet HTML 26Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322P Datasheet HTML 27Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322P Datasheet HTML 28Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 32 page
background image
IP5386
V1.01
Email: service@injoinic.com
24 / 32
Copyright © 2022, Injoinic Corp.
*外接电阻要用 1%精度电阻,电阻选型需要考虑到尽量把 FSEL 引脚的电压取在判断范围的中间。
IP5386 内置了六种 NTC 功能可供选择,通过改变 FSEL 引脚到 GND 的电阻阻值,可设置对应的 NTC
阈值。各个功能如下:
NTC 第一档阈值:
充电状态下:
NTC 温度低于 0℃(0.55V)停止充电,0~45℃之间正常充电,NTC 温度高于 45℃(0.39V)
停止充电。
放电状态下:
NTC 温度低于-20℃(1.39V)时停止放电,-20℃到 60℃之间正常放电,NTC 温度高于
60℃(0.24V)停止放电。
NTC 第二档阈值:
充电状态下:
NTC 温度低于 2℃(0.50V)停止充电,2~43℃之间正常充电,NTC 温度高于 43℃(0.42V)
停止充电。
放电状态下:
NTC 温度低于-10℃(0.86V)时停止放电,-10℃~55℃之间正常放电,NTC 温度高于
55℃(0.28V)停止放电。
NTC 第三档阈值:
充电状态下:
NTC 温度低于 0℃(0.55V)停止充电,0~45℃之间正常充电,NTC 温度高于 45℃(0.39V)
停止充电。
放电状态下:
NTC 温度低于-10℃(0.86V)时停止放电,-10℃~55℃之间正常放电,NTC 温度高于
55℃(0.28V)停止放电。
NTC 第四档阈值:
充电状态下:
NTC 温度低于-10℃(0.86V)停止充电,-10~0℃之间 BAT 端电流限流 0.2C 充电,C
等于
FCAP 设置的电池容量,0~45℃(0.39V)之间正常充电;45℃~55℃之间恒压充电电压降低 0.1V*N
给电池正常电流充电,
NTC 温度高于 55℃(0.28V)停止充电。
放电状态下:
NTC 温度低于-20℃(1.39V)时,停止放电,-20℃~55℃之间正常放电,NTC 温度高于
55℃(0.28V)停止放电。
NTC 第五档阈值:
充电状态下:
NTC 温度低于 2℃(0.50V)停止充电,2~17℃(0.27V)之间 BAT 端电流限流 0.1C 充
电,
C 等于 FCAP 设置的电池容量,17℃~43℃(0.42V)之间正常充电,NTC 温度高于 43℃停止充电。
放电状态下:
NTC 温度低于-20℃(1.39V)时,停止放电,-20℃~60℃之间正常放电,NTC 温度高于
60℃(0.24V)停止放电。
NTC 第六档阈值:
充电状态下:
NTC 温度低于-10℃(0.86V)停止充电,-10℃~0℃(0.55V)之间 BAT 端电流限流 0.2C
充电,
0~45℃之间正常充电,45℃~55℃(0.28V)之间 BAT 端电流限流 0.2C 充电,C 等于 FCAP 设置的
电池容量,
NTC 温度高于 55℃(0.28V)停止充电。
放电状态下:
NTC 温度低于-20℃(1.39V)时,停止放电,-20℃~55℃之间正常放电,NTC 温度高于
55℃(0.28V)停止放电。
注:
1)在 NTC 检测到温度异常后,恢复温度为保护温度±5℃。上述括号内为该温度对应的 NTC 引脚电压,计算方法为:
NTC 引脚放出的电流乘以该温度下的 NTC 电阻阻值。
2)以上温度范围参考的 NTC 电阻型号为 10kΩ@25℃ B=3380。如果方案不需要 NTC 功能, 必须在 NTC 引脚对地
10kΩ 电阻,不能浮空或者直接接地。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com