Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SW3526 Datasheet(PDF) 6 Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD

Part # SW3526
Description  Charging solution supporting PD and multiple fast-charging protocols
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ISMARTWARE [ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD]
Direct Link  https://www.ismartware.com/
Logo ISMARTWARE - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD

SW3526 Datasheet(HTML) 6 Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD

Back Button SW3526 Datasheet HTML 2Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW3526 Datasheet HTML 3Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW3526 Datasheet HTML 4Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW3526 Datasheet HTML 5Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW3526 Datasheet HTML 6Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW3526 Datasheet HTML 7Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW3526 Datasheet HTML 8Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW3526 Datasheet HTML 9Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW3526 Datasheet HTML 10Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 14 page
background image
SW3526
支持 PD 的多快充协议充电解决方案
Copyright © 2022, ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD.
May, 2022 - DS058_v1.3
- 6 - 页 共 14 页
9. 功能描述
9.1. 降压变换器
SW3526 集成了高效率的开关降压变换器,内置双 N 功率管,负载能力可达 3.5A,效
>94%(VIN=12V,VOUT=5V,IOUT=3A)。
降压变换器开关频率
125KHz。采用 PFM/PWM 自动切换模式,轻载时工作在 PFM 模
式,中载及重载时工作在
PWM 模式。
降压变换器支持
CC/CV 模式。当负载电流小于 CC 限流时,降压电路输出设定电压。当
负载达到
CC 限流值时,将限定输出电流在 CC 限流值,输出电压将下降。
降压变换器支持线损补偿。输出补偿电压根据负载电流线性增加,当达到
CC 限流时最大
补偿
200mV。
降压变换器包含了输入过压
/输入欠压/输出过流/输出短路/过温保护等保护。
9.2. 功率设置
SW3526 支持各种输出功率,可通 PSET Pin 对地电阻阻值进行设置,具体阻值与输出功
率的对应关系为:
电阻阻值
输出功率
0
18W
3.9K
24W
9.1K
30W
电流门限
IREF
150
250
350
mA
退出时间
tPLUG_OUT
160
200
240
mS
I2C
速率
fCLK
100
400
Kbit/S
热关机保护
过热关机门限
TSHDT
温度上升
135
150
165
过热关机迟滞
TSHDT_HYS
温度下降
35
50
65



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com