Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SW3526 Datasheet(PDF) 7 Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD

Part # SW3526
Description  Charging solution supporting PD and multiple fast-charging protocols
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ISMARTWARE [ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD]
Direct Link  https://www.ismartware.com/
Logo ISMARTWARE - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD

SW3526 Datasheet(HTML) 7 Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD

Back Button SW3526 Datasheet HTML 3Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW3526 Datasheet HTML 4Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW3526 Datasheet HTML 5Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW3526 Datasheet HTML 6Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW3526 Datasheet HTML 7Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW3526 Datasheet HTML 8Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW3526 Datasheet HTML 9Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW3526 Datasheet HTML 10Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD SW3526 Datasheet HTML 11Page - ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 14 page
background image
SW3526
支持 PD 的多快充协议充电解决方案
Copyright © 2022, ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD.
May, 2022 - DS058_v1.3
第
- 7 - 页 共 14 页
16K
45W
24K
60W
33K
65W
9.3. Type-C 接口
SW3526 集成了 Type-C 接口控制器,支持 DFP/Source 角色,当 UFP 设备接入时自动对其
放电,
UFP 设备移出时自动关闭放电。
当
UFP 设备连接时,SW3526 将会在 CC 引脚上广播 3A 电流能力。
在
CC1 对地接 5.1K 电阻,可支持 Type-A 口输出。
9.4. PD 快充
SW3526 集成了 PPS/PD3.0/PD2.0 快充协议,PPS 输出最大支持 3.3~21V@3A,PD3.0/PD2.0
输出支持
5V/9V/12V/15V/20V@3A。
9.5. QC 快充
SW3526 集成了 QC 快充协议,支持 QC4+/QC4/QC3.0/QC2.0,支持 Class A/Class B。QC2.0
输出支持
5V/9V/12V/20V。QC3.0 输出支持 3.6V~20V,200mV/Step。
QC2.0/QC3.0 根据 DP/DM 电压请求相应的输出电压,如下表:
接入设备
SW3526
DP
DM
VOUT
Note
3.3V
3.3V
20V
0.6V
0.6V
12V
3.3V
0.6V
9V
0.6V
3.3V
连续模式
0.2V/Step



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com