Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

COM90 Datasheet(PDF) 4 Page - ASM GmbH

Part # COM90
Description  Doppel-Grenzwertschalter
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASM-SENSOR [ASM GmbH]
Direct Link  http://www.asm-sensor.com
Logo ASM-SENSOR - ASM GmbH

COM90 Datasheet(HTML) 4 Page - ASM GmbH

  COM90 Datasheet HTML 1Page - ASM GmbH COM90 Datasheet HTML 2Page - ASM GmbH COM90 Datasheet HTML 3Page - ASM GmbH COM90 Datasheet HTML 4Page - ASM GmbH COM90 Datasheet HTML 5Page - ASM GmbH COM90 Datasheet HTML 6Page - ASM GmbH COM90 Datasheet HTML 7Page - ASM GmbH COM90 Datasheet HTML 8Page - ASM GmbH COM90 Datasheet HTML 9Page - ASM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
ASM GmbH
DAB-COM90-D-05
Tel.: 08123/986-0
Fax: 08123/986-500
www.asm-sensor.de
4
Betriebsanleitung
Anschlüsse (Schraubklemmen)
1: Speisung + (24 V DC)
2: Speisung - (24 V DC) bzw. Ground
3: Analog In - (analoger Ground)
4: Analog In + (Strom 0/4-20mA oder Spannung 0-10V oder Spannung 0-400 mV)
5:
6: Relais 1
7: Relais 1
8: Relais 1
Relais 2 (Option) ist an die seitlichen Steckzungen angeschlossen (ausgenommen Version KTE, siehe Bemerkung bei
Blockschema).
Einstellung der Schaltschwellen, LED-Kontrollanzeigen
Die beiden Schaltschwellen "low" und "high" werden mit je einem Frontplattenpotentiometer (ca. 12 Umdrehungen)
eingestellt. Die drei Leuchtdioden zeigen an, ob das Eingangssignal unter dem Schwellwert "low" liegt, dazwischen
(im Fenster zwischen "low" und "high"), oder über dem Schwellenwert "high".
Einstellung DIL-Schalter
Betriebsart
Schalterstellung
Einfacher Grenzwert
2 off
3 off
Fensterkomparator
2 on
3 off
Zweipunktregler
2 off
3 on
Inversion Relais 1
5 on
Inversion Relais 2
4 on
Eingang Schalterstellung
0-400 mV
1 off
6 off
0-10 V
1 on
6 off
0-20 mA
1 off
6 on
Beachte: Die Schalter 2 und 3 dürfen nicht gleichzeitig auf "on" sein.
Betriebsarten
1.
Einfacher Grenzwertschalter: Der untere Grenzwert ("low") steuert Relais 1 an, der obere Grenzwert
("high") Relais 2 (falls vorhanden). Die beiden Grenzwerte/Relais arbeiten unabhängig voneinander.
2.
Fensterkomparator
3.
Zweipunktregeler: Mit den beiden Grenzwerten "low" und "high" stellt man die Schaltpunkte ein
(Hysterese). Anwendung: z. B. für Füllstandregelung ("low": ein, "high": aus).
Einstellung bei Auslieferung
Hysterese:
ca. 0,5 %
Verzögerung: Minimum
Betriebsart:
Fensterkomparator
Eingang:
Spannungseingang 0-10 V
Achtung: Beim Schalten von induktiven Lasten (z. B. Spulen/Trafos, Motoren) entstehen Überspannungen, die zu
EMV-Problemen und in gewissen Fällen sogar zur Zerstörung der Relaiskontakte führen können. Diese
Überspannungsspitzen müssen durch geeignete Massnahmen (z. B. RC-Glied oder Varistoren) bei der
Last unterdrückt werden.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com