Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

COM90 Datasheet(PDF) 5 Page - ASM GmbH

Part # COM90
Description  Doppel-Grenzwertschalter
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASM-SENSOR [ASM GmbH]
Direct Link  http://www.asm-sensor.com
Logo ASM-SENSOR - ASM GmbH

COM90 Datasheet(HTML) 5 Page - ASM GmbH

  COM90 Datasheet HTML 1Page - ASM GmbH COM90 Datasheet HTML 2Page - ASM GmbH COM90 Datasheet HTML 3Page - ASM GmbH COM90 Datasheet HTML 4Page - ASM GmbH COM90 Datasheet HTML 5Page - ASM GmbH COM90 Datasheet HTML 6Page - ASM GmbH COM90 Datasheet HTML 7Page - ASM GmbH COM90 Datasheet HTML 8Page - ASM GmbH COM90 Datasheet HTML 9Page - ASM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
ASM GmbH
DAB-COM90-D-05
Tel.: 08123/986-0
Fax: 08123/986-500
www.asm-sensor.de
5
10k
20
V
16
I
Komp.Low
Hyst. L
Hyst. H
Komp.High
Option
DC
DC
240k
70
2-Pt-Regler
Fensterk.
Verzögerung
(option)
Inversion
-1
-1
Grenzwert High
Grenzwert Low
Signal- (GND)
Signal+ (V / I)
Us- (0V)
Us+ (24V)
1
2
4
3
3
2
5
4
910
11
Relay 2
(option)
5
6
7
8
Inversion
Blockschema COM 90-1 und –2.
Eingezeichneter Relais-Zustand: Stromlos (abgefallen)
Relais-Zustand im Betrieb (mit ausgeschalteter Inversion, d.h. Schalter 4 und 5 auf off):
Relais 1 angezogen, falls Eingang < low oder ausserhalb Fenster
Relais 2 angezogen, falls Eingang > high
Bei der Version KTE wir Relais 2 statt über die Steckzungen auf die Schraubklemmenanschlüsse 5 und 6 geführt
(nur Schliesser, kein Umschalter). Relais 1 ist nur noch mit den Klemmen 7 und 8 verbunden (nur Schliesser).
Zuverlässigkeit
ASM GmbH ist fortlaufend bemüht, die Qualität und Zuverlässigkeit ihrer Produkte zu steigern. Die MTBF-Werte (mittlere
Lebensdauer) berechnet gemäss MIL 217-Standard sind auf jedem Fall über 10 Jahre, meist sogar über 100 Jahre. Trotzdem
kann nicht ausgeschlossen werden, dass elektronische Schaltungen ausfallen oder nicht korrekt funktionieren. Es ist deshalb
wichtig, dass der Käufer und/oder Anwender Situationen technisch verhindert bei denen durch den Ausfall oder durch
schlechtes Funktionieren von Modulen Menschenleben aufs Spiel gesetzt werden, Menschen verletzt werden können oder ein
Sachschaden erzeugt werden kann.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com