Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

ADL5562ACPZ-R7 Datasheet(PDF) 5 Page - Analog Devices

Part # ADL5562ACPZ-R7
Description  3.3 GHz Ultralow Distortion RF/IF Differential Amplifier
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AD [Analog Devices]
Direct Link  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADL5562ACPZ-R7 Datasheet(HTML) 5 Page - Analog Devices

  ADL5562ACPZ-R7 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices ADL5562ACPZ-R7 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADL5562ACPZ-R7 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADL5562ACPZ-R7 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADL5562ACPZ-R7 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADL5562ACPZ-R7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADL5562ACPZ-R7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADL5562ACPZ-R7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADL5562ACPZ-R7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 24 page
background image
ADL5562
Rev. A | Page 5 of 24
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
250 MHz NOISE/HARMONIC PERFORMANCE
Second/Third Harmonic Distortion
AV = 6 dB, RL = 200 Ω, VOUT = 2 V p-p
−80/−94
dBc
AV = 12 dB, RL = 200 Ω, VOUT = 2 V p-p
−74/−86
dBc
AV = 15.5 dB, RL = 200 Ω, VOUT = 2 V p-p
−74/−84
dBc
Output Third-Order Intercept/Third-Order
Intermodulation Distortion
AV = 6 dB, RL = 200 Ω, VOUT = 2 V p-p composite
(2 MHz spacing)
+43/−94
dBm/dBc
AV = 12 dB, RL = 200 Ω, VOUT = 2 V p-p composite
(2 MHz spacing)
+41/−87
dBm/dBc
AV = 15.5 dB, RL = 200 Ω, VOUT = 2 V p-p composite
(2 MHz spacing)
+40/−86
dBm/dBc
Noise Spectral Density (RTI)
AV = 6 dB
3.2
nV/√Hz
AV = 12 dB
2.2
nV/√Hz
AV = 15.5 dB
1.6
nV/√Hz
1 dB Compression Point (RTO)
AV = 6 dB
19.8
dBm
AV = 12 dB
19.3
dBm
AV = 15.5 dB
19.1
dBm
500 MHz NOISE/HARMONIC PERFORMANCE
Second/Third Harmonic Distortion
AV = 6 dB, RL = 200 Ω, VOUT = 1 V p-p
−75/−69
dBc
AV = 12 dB, RL = 200 Ω, VOUT = 1 V p-p
−69/−73
dBc
AV = 15.5 dB, RL = 200 Ω, VOUT = 1 V p-p
−72/−75
dBc
Output Third-Order Intercept/Third-Order
Intermodulation Distortion
AV = 6 dB, RL = 200 Ω, VOUT = 1 V p-p composite
(2 MHz spacing)
+40/−98
dBm/dBc
AV = 12 dB, RL = 200 Ω, VOUT = 1 V p-p composite
(2 MHz spacing)
+39/−97
dBm/dBc
AV = 15.5 dB, RL = 200 Ω, VOUT = 1 V p-p composite
(2 MHz spacing)
+38/−93
dBm/dBc
Noise Spectral Density (RTI)
AV = 6 dB
3.7
nV/√Hz
AV = 12 dB
2.2
nV/√Hz
AV = 15.5 dB
1.6
nV/√Hz
1 dB Compression Point (RTO)
AV = 6 dB
18.1
dBm
AV = 12 dB
18.1
dBm
AV = 15.5 dB
18.1
dBm
1000 MHz NOISE/HARMONIC PERFORMANCE
Second/Third Harmonic Distortion
AV = 6 dB, RL = 200 Ω, VOUT = 1 V p-p
−70/−60
dBc
AV = 12 dB, RL = 200 Ω, VOUT = 1 V p-p
−69/−61
dBc
AV = 15.5 dB, RL = 200 Ω, VOUT = 1 V p-p
−66/−59
dBc
Output Third-Order Intercept/Third-Order
Intermodulation Distortion
AV = 6 dB, RL = 200 Ω, VOUT = 1 V p-p composite
(2 MHz spacing)
+24/−65
dBm/dBc
AV = 12 dB, RL = 200 Ω, VOUT = 1 V p-p composite
(2 MHz spacing)
+24/−66
dBm/dBc
AV = 15.5 dB, RL = 200 Ω, VOUT = 1 V p-p composite
(2 MHz spacing)
+25/−66
dBm/dBc
Noise Spectral Density (RTI)
AV = 6 dB
4.7
nV/√Hz
AV = 12 dB
2.2
nV/√Hz
AV = 15.5 dB
1.6
nV/√Hz
1 dB Compression Point (RTO)
AV = 6 dB
15
dBm
AV = 12 dB
15.1
dBm
AV = 15.5 dB
15.1
dBm
1 See the
section for a discussion of single-ended input, dc-coupled operation.
Applications Information



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com