Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SFH4685 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH4685
Description  Engwinklige LED im MIDLED-Geh채use (880 nm)
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH4685 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SFH4685 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH4685 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH4685 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH4685 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH4685 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH4685 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH4685 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH4685 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
SFH 4680
SFH 4685
Engwinklige LED im MIDLED-Gehäuse (880 nm)
Narrow beam LED in MIDLED package (880 nm)
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
2009-03-19
1
SFH 4680
SFH 4685
Wesentliche Merkmale
• AlGaAs-LED
• Enger Abstrahlwinkel (
± 20°)
• Geringe Bauhöhe
• Als Toplooker und Sidelooker einsetzbar
•SFH 4680: Gurtung als Toplooker
SFH 4685: Gurtung als Sidelooker
Anwendungen
• Sensorik in der Automobiltechnik
• Datenübertragung
• Fernsteuerrung
Sicherheitshinweise
Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile
hochkonzentrierte,
nicht
sichtbare
Infrarot-
Strahlung, die gefährlich für das menschliche
Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile
enthalten,
müssen
gemäß
den
Sicherheits-
richtlinien der IEC-Normen 60825-1 und 62471
behandelt werden.
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
Strahlstärkegruppierung
1) (I
F = 100 mA, tp = 20 ms)
Radiant Intensity Grouping
1)
Ie (mW/sr)
SFH 4680
SFH 4685
Q65110A1570
Q65110A1571
≥ 10 (typ. 20)
≥ 10 (typ. 20)
1) gemessen bei einem Raumwinkel Ω = 0.01 sr / measured at a solid angle of Ω = 0.01 sr
Features
• AlGaAs-LED
• Narrow halfangle (
± 20°)
• Low profile component
• Usable as top-looking and side-looking device
•SFH 4680: Taping as Toplooker
SFH 4685: Taping as Sidelooker
Applications
• Automotive sensors
• Data transmission
• Remote controls
Safety Advices
Depending on the mode of operation, these
devices emit highly concentrated non visible
infrared light which can be hazardous to the
human eye. Products which incorporate these
devices have to follow the safety precautions
given in IEC 60825-1 and IEC 62471.


Similar Part No. - SFH4685

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH460 OSRAM-SFH460 Datasheet
97Kb / 5P
GaAlAs-Lumineszenzdiode
SFH4600 OSRAM-SFH4600 Datasheet
236Kb / 8P
Engwinklige LED im MIDLED-Gehause Narrow beam LED in MIDLED package Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
SFH4605 OSRAM-SFH4605 Datasheet
236Kb / 8P
Engwinklige LED im MIDLED-Gehause Narrow beam LED in MIDLED package Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH464 SIEMENS-SFH464 Datasheet
40Kb / 5P
GaAlAs-Lumineszenzdiode 660 nm GaAlAs Light Emitting Diode 660 nm
logo
OSRAM GmbH
SFH4640 OSRAM-SFH4640 Datasheet
275Kb / 14P
Emitters and Detectors for Infrared (IR) Touchscreens
More results

Similar Description - SFH4685

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH486 SIEMENS-SFH486 Datasheet
38Kb / 4P
GaAIAs-IR-Lumineszenzdiode 880 nm GaAIAs Infrared Emitter 880 nm
SFH487P SIEMENS-SFH487P Datasheet
38Kb / 5P
GaAIAs-IR-Lumineszenzdiode 880 nm GaAIAs Infrared Emitter 880 nm
logo
OSRAM GmbH
SFH4650 OSRAM-SFH4650 Datasheet
141Kb / 8P
Engwinklige LED in MIDLED-Gehause
SFH4600 OSRAM-SFH4600 Datasheet
236Kb / 8P
Engwinklige LED im MIDLED-Gehause Narrow beam LED in MIDLED package Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
SFH4580 OSRAM-SFH4580_12 Datasheet
159Kb / 9P
GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden (880 nm) in SMR짰 Geh채use
SFH4881 OSRAM-SFH4881 Datasheet
170Kb / 6P
IR-Lumineszenzdiode (880 nm) im TO-46-Geh채use
Q65110A1574 OSRAM-Q65110A1574 Datasheet
388Kb / 14P
NPN-Silizium-Fototransistor im MIDLED-Geh채use
SFH4646 OSRAM-SFH4646 Datasheet
443Kb / 13P
Narrow beam LED in MIDLED package (940 nm)
SFH-4301 OSRAM-SFH-4301 Datasheet
83Kb / 6P
Schnelle IR-Lumineszenzdiode (950 nm) im 3 mm Radial-Geh채use
SFH-4501 OSRAM-SFH-4501 Datasheet
106Kb / 9P
Schnelle IR-Lumineszenzdiode (950 nm) im 5 mm Radial-Geh채use
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com