Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

CS5151 Datasheet(PDF) 2 Page - Cherry Semiconductor Corporation

Part # CS5151
Description  CPU 4-Bit Nonsynchronous Buck Controller
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHERRY [Cherry Semiconductor Corporation]
Direct Link  http://www.cherrycorp.com/
Logo CHERRY - Cherry Semiconductor Corporation

CS5151 Datasheet(HTML) 2 Page - Cherry Semiconductor Corporation

  CS5151 Datasheet HTML 1Page - Cherry Semiconductor Corporation CS5151 Datasheet HTML 2Page - Cherry Semiconductor Corporation CS5151 Datasheet HTML 3Page - Cherry Semiconductor Corporation CS5151 Datasheet HTML 4Page - Cherry Semiconductor Corporation CS5151 Datasheet HTML 5Page - Cherry Semiconductor Corporation CS5151 Datasheet HTML 6Page - Cherry Semiconductor Corporation CS5151 Datasheet HTML 7Page - Cherry Semiconductor Corporation CS5151 Datasheet HTML 8Page - Cherry Semiconductor Corporation CS5151 Datasheet HTML 9Page - Cherry Semiconductor Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 14 page
background image
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
Electrical Characteristics: 0°C < TA < +70°C; 0°C < TJ < +85°C; 8V < VCC1 < 14V; 5V < VCC2 < 14V; DAC Code: VID2 = VID1 =
VID0 = 1; VID3 = 0; CVGATE = 1nF; COFF = 330pF; CSS = 0.1µF, unless otherwise specified.
2
Pin Name
Max Operating Voltage
Max Current
VCC1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16V/-0.3V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25mA DC/1.5A peak
VCC2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16V/-0.3V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20mA DC/1.5A peak
SS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6V/-0.3V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-100µA
COMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6V/-0.3V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200µA
VFB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6V/-0.3V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0.2µA
COFF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6V/-0.3V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0.2µA
VFFB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6V/-0.3V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0.2µA
VID0 - VID3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6V/-0.3V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-50µA
VGATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16V/-0.3V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100mA DC/1.5A peak
LGnd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25mA
PGnd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100mA DC/1.5A peak
Operating Junction Temperature, TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .°0 to 150°C
Lead Temperature Soldering
Wave Solder (through hole styles only) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 sec. max, 260°C peak
Reflow (SMD styles only) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 sec. max above 183°C, 230°C peak
Storage Temperature Range, TS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-65° to 150°C
ESD Susceptibility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2kV
Absolute Maximum Ratings
s
Error Amplifier
VFB Bias Current
VFB = 0V
0.3
1.0
µA
Open Loop Gain
1.25V < VCOMP < 4V; Note 1
50
60
dB
Unity Gain Bandwidth
Note 1
500
3000
kH
COMP SINK Current
VCOMP = 1.5V; VFB = 3V; VSS > 2V
0.4
2.5
8.0
mA
COMP SOURCE Current
VCOMP = 1.2V; VFB = 2.7V; VSS = 5V
30
50
70
µA
COMP CLAMP Current
VCOMP = 0V; VFB = 2.7V
0.4
1.0
1.6
mA
COMP High Voltage
VFB = 2.7V; VSS = 5V
4.0
4.3
5.0
V
COMP Low Voltage
VFB =3V
160
600
mV
PSRR
8V < VCC1 < 14V @ 1kHz; Note 1
60
85
dB
s
VCC1 Monitor
Start Threshold
Output switching
3.75
3.90
4.05
V
Stop Threshold
Output not switching
3.70
3.85
4.00
V
Hysteresis
Start-Stop
50
mV
s
DAC
Input Threshold
VID0, VID1, VID2, VID3
1.00
1.25
2.40
V
Input Pull Up Resistance
VID0, VID1, VID2, VID3
25
50
100
kΩ
Pull Up Voltage
4.85
5.00
5.15
V
Accuracy
Measure VFB = VCOMP, 25°C ≤ TJ ≤ 85°C
1.0
%
VID3
VID2
VID1
VID0
1
1
1
1
1.2315
1.2440
1.2564
V
1
1
1
0
2.1186
2.1400
2.1614
V
1
1
0
1
2.2176
2.2400
2.2624
V
1
1
0
0
2.3166
2.3400
2.3634
V
1
0
1
1
2.4156
2.4400
2.4644
V
1
0
1
0
2.5146
2.5400
2.5654
V
1
0
0
1
2.6136
2.6400
2.6664
V
1
0
0
0
2.7126
2.7400
2.7674
V
0
1
1
1
2.8116
2.8400
2.8684
V
0
1
1
0
2.9106
2.9400
2.9694
V
0
1
0
1
3.0096
3.0400
3.0704
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com