Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

AN4092 Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Part # AN4092
Description  Low to mid range engine management
PDF  38 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

AN4092 Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  AN4092 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics AN4092 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics AN4092 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics AN4092 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics AN4092 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics AN4092 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics AN4092 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics AN4092 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics AN4092 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 38 page
background image
Contents
AN4092
2/38
Doc ID 023080 Rev 2
Contents
1
Power Management Controller (PMC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.1
Single 5 V system power supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.1.1
External power supply slew rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.1.2
3.3 V power supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.1.3
1.2 V power supply and regulator controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.1.4
External ballast transistor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.1.5
1.2V core regulator external circuitry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.1.6
Inrush current . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.1.7
Layout recommendations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.2
External power supply configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.2.1
Decoupling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.2.2
External power supply slew rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.2.3
Power up/down sequencing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.3
Mixed configurations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.4
Low-Voltage-Inhibit (LVI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.5
Voltage fine tuning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.6
Stand-by RAM functionality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.6.1
SRAM Standby switch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.6.2
Standby Regulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.6.3
Brown-out Detector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.7
Power dissipation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.7.1
Internal logic power consumption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.7.2
Analog power consumption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.7.3
Voltage regulator power consumption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.7.4
3.3V power consumption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.7.5
IOs power consumption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.7.6
Package power dissipation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2
FMPLL and crystal oscillator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.1
Crystal oscillator and external circuitry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.1.1
External circuitry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.1.2
Recommended crystals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.2
Crystal or external reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com