Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5318 Datasheet(PDF) 27 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5318
Description  4.8A charging, 18W discharge, integrated input and output fast charging function mobile power supply SOC
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5318 Datasheet(HTML) 27 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5318 Datasheet HTML 19Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5318 Datasheet HTML 20Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5318 Datasheet HTML 21Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5318 Datasheet HTML 22Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5318 Datasheet HTML 23Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5318 Datasheet HTML 24Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5318 Datasheet HTML 25Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5318 Datasheet HTML 26Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5318 Datasheet HTML 27Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 27 / 27 page
background image
IP5318
V1.0
Email :servi ce@injoinic.com
27 / 27
Copyright © 2015, Injoinic Corp.
9. 责任及版权申明
英集芯科技有限公司有权对所提供的产品和服务进行更正、修改、增强、改进或其它更改, 客户在下
订单前应获取最新的相关信息
, 并验证这些信息是否完整且是最新的。所有产品的销售都遵循在订单确认时
所提供的销售条款与条件。
英集芯科技有限公司对应用帮助或客户产品设计不承担任何义务。客户应对其使用英集芯的产品和应
用自行负责。为尽量减小与客户产品和应用相关的风险,客户应提供充分的设计与操作安全验证。
客户认可并同意,尽管任何应用相关信息或支持仍可能由英集芯提供,但他们将独力负责满足与其产
品及在其应用中使用英集芯产品相关的所有法律、法规和安全相关要求。客户声明并同意,他们具备制定
与实施安全措施所需的全部专业技术和知识,可预见故障的危险后果、监测故障及其后果、降低有可能造
成人身伤害的故障的发生机率并采取适当的补救措施。客户将全额赔偿因在此类关键应用中使用任何英集
芯产品而对英集芯及其代理造成的任何损失。
对于英集芯的产品手册或数据表,仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权、条件、限制和声明
的情况下才允许进行复制。英集芯对此类篡改过的文件不承担任何责任或义务。复制第三方的信息可能需
要服从额外的限制条件。
英集芯会不定期更新本文档内容,产品实际参数可能因型号或者其他事项不同有所差异,本文档不作
为任何明示或暗示的担保或授权。
在转售英集芯产品时,如果对该产品参数的陈述与英集芯标明的参数相比存在差异或虚假成分,则会
失去相关英集芯产品的所有明示或暗示授权,且这是不正当的、欺诈性商业行为。英集芯对任何此类虚假
陈述均不承担任何责任或义务。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com