Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5318 Datasheet(PDF) 13 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5318
Description  4.8A charging, 18W discharge, integrated input and output fast charging function mobile power supply SOC
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5318 Datasheet(HTML) 13 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5318 Datasheet HTML 9Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5318 Datasheet HTML 10Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5318 Datasheet HTML 11Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5318 Datasheet HTML 12Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5318 Datasheet HTML 13Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5318 Datasheet HTML 14Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5318 Datasheet HTML 15Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5318 Datasheet HTML 16Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5318 Datasheet HTML 17Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 27 page
background image
IP5318
V1.0
Email :servi ce@injoinic.com
13 / 27
Copyright © 2015, Injoinic Corp.
快充功能
IP5318/IP5318Q 支持多种规格的快充输出形式: QC2.0/QC3.0、DCP。
QC2.0/QC3.0 与 DCP
给移动电源充电无 QC 功能,如需要支持 QC 输入功能,可以在充电输入口上自行增加高通的 QC 充电
IC(SMB1351)
移动电源给手机充电时:进入放电模式之后,自动检测 DP、DM 引脚上的快充时序,智能识别手机类
型,可支持苹果手机 2.4A 模式、三星手机 2A 模式、BC1.2 普通 Android 手机 1A 模式、以及 QC2.0/QC3.0 的
手机。
支持苹果手机时:DP=DM=2.7V
支持三星手机时:DP=DM=1.2V
支持 BC1.2 时:DP 与 DM 短接
在 BC1.2 模式下,当检测到 DP 电压大于 0.325V 且小于 2V 持续 1.25s 时,初判为有快充请求,这时将
会断开 DP 与 DM 之间的短接通路,同时在 DM 下拉 20k 到地,如果持续 2ms 满足 DP 电压大于 0.325V 且小
于 2V、DM 电压小于 0.325V,则认为快充连接成功,之后就可以按照 QC2.0/QC3.0 需求输出请求的电压。
任何时候当 DP 电压小于 0.325V,则强制退出快充模式,输出电压立即回到默认 5V。
QC2.0/QC3.0 输出电压请求规则
DP
DM
Result
0.6V
GND
5V
3.3V
0.6V
9V
0.6V
0.6V
12V
0.6V
3.3V
Continue Mode
3.3V
3.3V
保持
Continue Mode 即是 QC3.0 特有的工作模式,在该模式下,输出电压可以按照 QC3.0 的协议要求,按照
0.2V 的 step 进行精细的电压调节。
充放电路径管理
待机时:
如果 VIN 或者 VBUS 插入充电电源可直接启动充电。
如果 VBUS 上插入 TYPE-C UFP 设备或者 VOUT 上插入用电设备,可自动开启放电功能。
放电时:
只要进入放电状态,VOUT 路径就会打开,VOUT 上就会一直有电源电压输出,插入设备即可开启充
电。而 VBUS 口和 VOUT2 口在未连接设备时是不会开启的。
QC2.0/QC3.0 快充输出只能在 VOUT 上实现。
为了安全考虑,
一旦 VBUS 或者 VOUT2 上有设备存在,
在开启 VBUS 或者 VOUT2 通路之前就会强制将快充关闭,在确保输出电压只有 5V 时再开启 VBUS 或者
VOUT2 通路。若在放电过程中拔掉 VBUS 上的设备,需要重新插拔一次 VOUT 上的设备才能重新激活快
充功能;若在放电过程中拔掉 VOUT2 上的设备,需要进一次待机后重新开机才能重新激活快充功能。
在放电过程中插入 VIN 或者 VBUS 电源,会立即关闭放电通路,然后开启充电通路。
充电时:
只要进入充电状态,放电路径都会一直关闭,不支持同充同放。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com