Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP5318 Datasheet(PDF) 14 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5318
Description  4.8A charging, 18W discharge, integrated input and output fast charging function mobile power supply SOC
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5318 Datasheet(HTML) 14 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5318 Datasheet HTML 10Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5318 Datasheet HTML 11Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5318 Datasheet HTML 12Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5318 Datasheet HTML 13Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5318 Datasheet HTML 14Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5318 Datasheet HTML 15Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5318 Datasheet HTML 16Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5318 Datasheet HTML 17Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5318 Datasheet HTML 18Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 27 page
background image
IP5318
V1.0
Email :servi ce@injoinic.com
14 / 27
Copyright © 2015, Injoinic Corp.
VIN 口和 VBUS 口都接入充电器充电时,只会开启先插入口的充电路径,后插入的充电路径不会开启,
除非先插入的充电器拔出去了之后才会开启后插入的充电路径。
手机自动检测
手机插入自动检测功能:
IP5318/IP5318Q 自动检测手机插入, 即刻从待机态唤醒,打开升压 5V 给手机充电,省去按键操作,
支持无按键模具方案。
手机充满自动检测功能:
IP5318/IP5318Q 通过片外的 10mOhm 电阻来检测输出的电流,当电流小于 60mA 时,认为手机已经
充满或者拔出,会自动关闭升压输出。
按键
KEY
4 KEY 按键
按键连接方式如图 3 所示, 可识别长按键和短按键操作。
按键持续时间长于 30ms,但小于 2s, 即为短按动作,短按会打开电量显示灯和升压输出。
按键持续时间长于 2s, 即为长按动作, 长按会开启或者关闭照明 LED。
小于 30ms 的按键动作不会有任何响应。
在 1s 内连续两次短按键,会关闭升压输出、电量显示和照明 LED。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com