Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

FD400O2V Datasheet(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # FD400O2V
Description  RELAIS HERMETIQUE 2 RT DOUBLE COUPURE 10 A/56 Vcc
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

FD400O2V Datasheet(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  FD400O2V Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400O2V Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400O2V Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400O2V Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400O2V Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400O2V Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400O2V Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400O2V Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400O2V Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 10 page
background image
CARACTERISTIQUES DES BOBINES (Vcc)
FD400
CODE
A
B
C
E
N
V
Tension nominale (Un)
28
12
6
48
28
110
Tension maximale
29
14
7
50
29
125
Tension maximale d'enclenchement à +125° C
19,8
10
5
34,1
19,8
75
Tension de déclenchement assuré à -65° C
1,5
0,5
0,2
2
1,5
5
Résistance de la bobine en
Ω ±10% à +25° C
290
70
18
955
290
5000
Circuit suppresseur (Vcc)
N/A
N/A
N/A
N/A
-42
N/A
CARACTERISTIQUES GENERALES
Gamme de température
-65°C à +125°C
Rigidité diélectrique au niveau de la mer
- Entre contacts et masse et entre contacts
1250 Veff / 50 Hz
- Entre bobine et masse
1000 Veff / 50 Hz
Rigidité diélectrique à 25 000 m (tous points)
350 Veff / 50 Hz
Résistance d'isolement initiale sous 500 Vcc
100 M
Ω min
Vibrations sinusoïdales (Sauf fixation G, O et R)
30 G / 75 à 3000 Hz
Vibrations sinusoïdales (uniquement fixation G, O et R)
20 G / 75 à 3000 Hz
Chocs (sauf fixation G, O et R)
200 G / 6 ms
Chocs (uniquement fixation G, O et R)
100 G / 6 ms
Durée maximum d'ouverture des contacts sous l'influence des vibrations et chocs
10 µs
Temps d'enclenchement sous tension nominale
15 ms max
Temps de déclenchement
15 ms max
Temps de rebonds
1 ms max
Chute de tension dans le contact sous courant nominal
- Valeur initiale
200 mV max
Date d'édition: 6/00
- 90 -
Page 2 / 4



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com