Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

FD400O2V Datasheet(PDF) 9 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # FD400O2V
Description  RELAIS HERMETIQUE 2 RT DOUBLE COUPURE 10 A/56 Vcc
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

FD400O2V Datasheet(HTML) 9 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button FD400O2V Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400O2V Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400O2V Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400O2V Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400O2V Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400O2V Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400O2V Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400O2V Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400O2V Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
Le réseau diode + résistance
Il permet d'éliminer l'inconvénient résistance seule cité précédemment, et de limiter l'inconvénient diode seule. Il est
maintenant préférable d'utiliser le réseau diode + zener.
Le réseau diode + zener
Comme la résistance, la zener accélère la vitesse de décroissance du courant. En plus elle introduit un seuil de conduction
qui permet d'éviter le recyclage de la libération d'énergie lors du mouvement de l'élément mobile.
L'enregistrement ci-contre met en évidence ces caractéristiques. La courbe 1 monte la tension qui est écrêtée à -42 V. Les 2
remontées de tension lors de l'ouverture sont inférieures au seuil de conduction.
Les temps d'ouverture se décomposent en:
- Temps jusqu'au début du mouvement: 2,6ms
- Temps total de mouvement: 2,4ms
- Temps de transfert: 1,4ms
La vitesse d'ouverture des contacts est donc inchangée.
Date d'édition: 6/00
- 11 -
Page 4 / 4



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com