Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

FD400O2V Datasheet(PDF) 6 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # FD400O2V
Description  RELAIS HERMETIQUE 2 RT DOUBLE COUPURE 10 A/56 Vcc
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

FD400O2V Datasheet(HTML) 6 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button FD400O2V Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400O2V Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400O2V Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400O2V Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400O2V Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400O2V Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400O2V Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400O2V Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400O2V Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
Note d'application
N°007
DISPOSITIFS D'ECRETAGE POUR RELAIS
Les bobines de relais sont inductives, c'est ce qui leur permet de créer les efforts et les mouvements qui font fonctionner les
contacts. Lorsque la tension est appliquée sur une bobine, le courant qui s'établit génère le flux magnétique créateur de
l'effort. A la coupure du circuit, la variation de flux inverse génère une tension qui tend à maintenir le courant qui circulait
dans la bobine. La tension générée dépend essentiellement du dispositif de coupure. Plus cette coupure est rapide plus la
surtension est élevée. Tous les dispositifs de limitation sont basés sur un ralentissement de la vitesse de décroissance du
courant.
Cette réduction peut présenter l'inconvénient de ralentir également le mouvement interne du relais, donc les conditions
d'ouverture des contacts, avec de ce fait, répercussion sur la durée de vie et la fiabilité.
Il est donc important lors de la définition des dispositifs de commande des bobines de bien comprendre ces phénomènes.
Caractéristiques typiques des bobines
Sur le diagramme ci-contre, la courbe supérieure indique l'état des contacts. (état haut travail, état bas repos, état
intermédiaire en transfert). La courbe inférieure montre la tension qui apparait au bornes de la bobine lorsque le courant est
coupé par un contact de relais.
La surtension est écrêtée à -300V par la décharge luminescente qui se produit aux bornes de ces contacts. L'écrêtage a une
durée de 200 µs après laquelle les variations de courant ne génèrent plus une tension suffisante. La tension décroît jusqu'au
début du mouvement de l'équipage mobile, à ce moment la tension remonte du fait de la libération d'énergie des ressorts de
contact travail. La tension chute pendant le transfert, puis croît de nouveau, lorsque le circuit magnétique se referme sur
l'aimant permanent.
Les temps d'ouverture se décomposent en:
- Temps jusqu'au début de mouvement: 1,5ms
- Temps total de mouvement: 2,3ms
- Temps de transfert: 1,4ms
Date d'édition: 6/00
- 8 -
Page 1 / 4



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com