Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

FD400O2V Datasheet(PDF) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # FD400O2V
Description  RELAIS HERMETIQUE 2 RT DOUBLE COUPURE 10 A/56 Vcc
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

FD400O2V Datasheet(HTML) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button FD400O2V Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400O2V Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400O2V Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400O2V Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400O2V Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400O2V Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400O2V Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400O2V Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400O2V Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
Les différents types d'écrêteur
Dispositifs passifs
Le circuit résistance - capacité
Il élimine le problème de la dissipation, ainsi que les fronts rapides de tension. Avec une bonne adaptation entre capacité et
self, il ne ralentit pas l'ouverture. Dans certain cas de relais polarisés l'ouverture peut même être accélérée. La valeur de la
capacité peut être calculée en utilisant la formule approximative:
C =
0,02 x T avec
T = temps de réponse à l'enclenchement en ms
R = résistance bobine en KOhms
R
C = capacité en µFarad
La résistance série doit être comprise entre 0,5 et 1 fois la résistance bobine. Dans le cas de bobine de faible résistance, il
faut faire attention au courant de charge de la capacité.
Dans l'exemple ci-contre, effectué avec le même relais que précédemment, les temps deviennent:
- Temps jusqu'au début du mouvement: 2,2 ms
- Temps de transfert: 1,2 ms
Il y a donc eu une légère accélération de la vitesse de transfert.
L'inconvénient principal réside dans le volume de la capacité. Notre exemple utilise un relais à bobine 290 Ohms et temps de
réponse 8 ms. On trouve C=0,5 µF. Cette capacité non polarisée de 63 V au minimum, a un volume d'environ 3cm3.
Date d'édition: 6/00
- 9 -
Page 2 / 4



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com