Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

FD400O2V Datasheet(PDF) 8 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # FD400O2V
Description  RELAIS HERMETIQUE 2 RT DOUBLE COUPURE 10 A/56 Vcc
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

FD400O2V Datasheet(HTML) 8 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button FD400O2V Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400O2V Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400O2V Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400O2V Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400O2V Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400O2V Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400O2V Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400O2V Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400O2V Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
L'enroulement bifiliaire
Le principe est de disposer, sur le circuit magnétique de la bobine principale, un second enroulement mis en court-circuit.
Par une bonne adaptation de la résistance secondaire il est possible de trouver un compromis acceptable entre la surtension
et le ralentissement. Cette méthode purement interne au relais présente des difficultés technologiques de réalisation. Pour
être efficace aux variations rapides, le couplage entre les deux enroulements doit être parfait. Ceci implique pratiquement
des enroulements imbriqués. Le volume occupé par le second enroulement diminue l'efficacité, et donc augmente la
puissance nécessaire. Cette méthode ne peut être appliquée efficacement qu'à des produits étudiés spécifiquement pour
cette caractéristique.
La résistance (en parallèle sur la bobine)
Pour présenter une certaine efficacité, la résistance doit être du même ordre de grandeur que la résistance de la bobine.
Une résistance de 1,5 fois la bobine va limiter à 1,5 fois la tension d'alimentation. Le temps et la vitesse de retombé sont
affectés modérement. L'inconvénient majeur est la puissance dissipée.
Les dispositifs à semi-conducteurs
La diode
C'est la méthode la plus simple et qui supprime toute surtension. Elle présente toutefois un inconvénient majeur qui est le
ralentissement maximum de la vitesse d'ouverture. En effet la diode recycle la totalité de l'énergie dans la bobine elle-même.
Le relevé ci-contre est toujours pris sur le même relais. Les temps indiqués par la courbe 2 deviennent:
Temps jusqu'au début du mouvement: 14ms
Temps de transfert: 5ms
Ces temps sont donc multipliés par un coefficient de 4 à 8.
La courbe 1 montre le courant dans la bobine. La remonté indique la libération d'énergie des contacts travail. Au moment òu
ils s'ouvrent, le courant redevient constant indiquant une ouverture des contacts à vitesse pratiquement nulle.
Il résulte de ces caractéristiques que ce type d'écrêtage est absolument à proscrire pour les relais de puissance avec aimant
de polarisation. Pour les petits relais ayant à commuter des courants faibles inférieurs à 0,2 A, la dégradation de durée de sa
vie n'est pas significative, et la méthode est acceptable.
Date d'édition: 6/00
- 10 -
Page 3 / 4



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com