Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT49CV3 Datasheet(PDF) 5 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT49CV3
Description  Remote Control Receiver SWIP
PDF  47 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT49CV3 Datasheet(HTML) 5 Page - Holtek Semiconductor Inc

  HT49CV3 Datasheet HTML 1Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 2Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 3Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 4Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 5Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 6Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 7Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 8Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 9Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 47 page
background image
HT49CV3
Rev. 1.10
5
2005-07-12
引脚说明
引脚名称
输入
/输出
掩膜选项
说明
PA0/BZ
PA1/ BZ
PA2
PA3/PFD
PA4~PA7
输入
/输出
唤醒功能
上拉电阻
蜂鸣器
PFD
8 位双向输入/输出口。每一位可由掩膜选项设置为唤醒输
入。可由软件设置为
CMOS 输出、带或不带上拉电阻(由
上拉电阻选项决定:位选择
)的斯密特触发输入。BZ、BZ
和
PFD 分别与 PA0、PA1 和 PA3 共用引脚。
PB0~PB3
输入
/输出
上拉电阻
4 位双向输入/输出口。可由软件设置为 CMOS 输出,或
是带或不带上拉电阻
(由上拉电阻选项决定:位选择)的斯
密特触发输入。
PC7/RMT
输入
/输出
上拉电阻
1 位双向输入/输出口。可由软件设置为 CMOS 输出、带
或不带上拉电阻
(由上拉电阻选项决定:位选择)的斯密特
触发输入。带
(上升沿和下降沿)唤醒功能的 RMT 和带或
不带上拉电阻
(由上拉电阻选项决定)的斯密特触发输入
注意:
RMT 和 PC7 共用引脚。当 PC7/RMT 引脚用作 RMT
功能的输入模式时,建议用户将
PC7 设置成输入模式以
保安全。
这样
PC7 的 I/O 功能将不会影响 RMT 输入功能。
PD4/ INT0
PD5/ INT1
PD6/TMR0
PD7/TMR1
输入
/输出
上拉电阻
4 位双向输入/输出口。可由软件设置为 CMOS 输出、带
或不带上拉电阻
(由上拉电阻选项决定:位选择)的斯密特
触发输入。INT0 / INT1/TMR0/TMR1 与 PD4/PD5/PD6/PD7
共用引脚
(由软件决定)。
VSS
—
—
负电源,接地。
VEE
—
—
VFD 负电源。
SEG0~SEG10
输出
—
VFD 驱动的高电压 segment 输出。
SEG11/Grid10~
SEG15/Grid6
输出
—
VFD 驱动的高电压输出。这些引脚可选择为 segment 或
grid 输出。
Grid0~Grid5
输出
—
VFD 驱动的高电压 grid 输出
SDI
输入
—
串行接口的串行数据输入
SDO
输出
—
串行接口的串行数据输出
SCK
输入
/输出
—
串行接口的串行时钟输入
/输出(初始为“输入”)。
SCS
输入
/输出
—
串行接口的片选引脚,主机模式时作输出,从机模式时作
输入。
OSC3
OSC4
输入
输出
RTC 或系
统时钟
实时时钟振荡器。
OSC3、OSC4 连接 32768Hz 的晶体振
荡器,用于提供定时或系统时钟
(由掩膜选项确定)。没有
内建电容。
VDD
—
—
正电源。
OSC1
OSC2
输入
输出
晶体或
RC
OSC1、OSC2 连接 RC 或晶体(由掩膜选项确定)以产生内
部系统时钟。在
RC 振荡方式下,OSC2 是系统时钟四分
频的输出口。系统时钟也可以选择为
RTC 振荡;如果选
择
RTC 振荡作为系统时钟,则这两个引脚可以空接。
RES
输入
—
斯密特触发复位输入,低电平有效。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com