Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT49CV3 Datasheet(PDF) 35 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT49CV3
Description  Remote Control Receiver SWIP
PDF  47 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT49CV3 Datasheet(HTML) 35 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT49CV3 Datasheet HTML 31Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 32Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 33Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 34Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 35Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 36Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 37Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 38Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 39Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 35 / 47 page
background image
HT49CV3
Rev. 1.10
35
2005-07-12
AND
A, x
累加器与立即数做“与”运算,结果放入累加器
说明:
本指令把累加器值、立即数做逻辑与,结果存放到累加器。
运算过程:
ACC ACC “AND” x
影响标志位
TO
PDF
OV
Z
AC
C
—
—
—
√
—
—
ANDM A, [m]
累加器与数据存储器做“与”运算,结果放入数据存储器
说明:
本指令把累加器值、数据存储器值做逻辑与,结果存放到数据存储器。
运算过程:
[m] ACC “AND” [m]
影响标志位
TO
PDF
OV
Z
AC
C
—
—
—
√
—
—
CALL
addr
子程序调用
说明:
本指令直接调用地址所在处的子程序,此时程序计数器加一,将此程序计数器值存到堆
栈寄存器中,再将子程序所在处的地址存放到程序计数器中。
运算过程:
Stack Program Counter+1
Program Counter
addr
影响标志位
TO
PDF
OV
Z
AC
C
—
—
—
—
—
—
CLR
[m]
清除数据存储器
说明:
本指令将数据存储器内的数值清零。
运算过程:
[m]
00H
影响标志位
TO
PDF
OV
Z
AC
C
—
—
—
—
—
—
CLR
[m] . i 将数据存储器的第 i 位清“0”
说明:
本指令将数据存储器内第
i 位值清零。
运算过程:
[m].i
0
影响标志位
TO
PDF
OV
Z
AC
C
—
—
—
—
—
—
CLR
WDT
清除看门狗定时器
说明:
本指令清除
WDT 计数器(从 0 开始重新计数),暂停标志位(PDF)和看门狗溢出标志位(TO)
也被清零。
运算过程:
WDT
00H
PDF&TO
0
影响标志位
TO
PDF
OV
Z
AC
C
0
0
—
—
—
—



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com