Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT49CV3 Datasheet(PDF) 9 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT49CV3
Description  Remote Control Receiver SWIP
PDF  47 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT49CV3 Datasheet(HTML) 9 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT49CV3 Datasheet HTML 5Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 6Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 7Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 8Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 9Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 10Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 11Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 12Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 13Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 47 page
background image
HT49CV3
Rev. 1.10
9
2005-07-12
程序存储器 —
PROM
程序存储器
(Mask Rom)用来存放要执行的指令代码,
以及一些数据、表格和中断入口。程序存储器有
2048×16
位。因为程序计数器为
11 位,所以程序存储器空间可以
用程序计数器进行直接寻址而不需要切换程序区
(bank)。
以下列出的程序存储器地址是系统专为特殊用途而
保留的:
· 地址
000H
该地址为程序初始化保留。系统复位后,程序总是从
000H 开始执行。
· 地址
004H
该地址为外部中断
0 服务程序保留。当 INT0引脚有触
发信号输入,如果中断允许且堆栈未满,则程序会跳转到
004H 地址开始执行。
· 地址
008H
该地址为外部中断
1 服务程序保留。当 INT1引脚有触
发信号输入,如果中断允许且堆栈未满,则程序会跳转到
008H 地址开始执行。
程序存储器
· 地址
00CH
该地址为定时
/计数器 0 中断服务程序保留。当定时/计数器 0 溢出,如果中断允许且堆栈未满,则程
序会跳转到
00CH 地址开始执行。
· 地址
010H
该地址为定时
/计数器 1 中断服务程序保留。当定时/计数器 1 溢出,如果中断允许且堆栈未满,则程
序会跳转到
010H 地址开始执行。
· 地址
014H
该地址为串行接口中断服务程序保留。当从串行接口成功接收或发送
8 位数据时,如果中断允许且堆
栈未满,则程序会跳转到
014H 地址开始执行。
· 地址
018H
该地址为多功能中断服务程序保留。如果实时时钟中断发生,或者
RMT 输入引脚有上升沿或下降沿,
或
RMT 溢出,如果相关中断允许且堆栈未满,则程序会跳转到 018H 地址开始执行。
· 表格区
ROM 空间的任何地址都可做为查表使用。查表指令“TABRDC [m]”(查当前页表格,1 页=256 个字)
和“
TABRDL [m]”(查最后页表格),会把表格内容低字节传送给[m],而表格内容高字节传送到 TBLH 寄
存器
(08H)。只有表格内容的低字节被传送到目标地址中,而高字节被传送到表格内容高字节寄存器
TBLH(08H),并且 TBLH 的最高位始终为“0”。表格内容高字节寄存器 TBLH 是只读寄存器。表格指针(TBLP)
是可读
/写寄存器(07H),用来指明表格地址。在查表之前,要先将表格地址写入 TBLP 中。所有与表格有
关的指令都需要两个指令周期的执行时间。这里提到的表格区都可以根据需要做为正常的程序存储器来使
用。
表格区
指令
*10
*9
*8
*7
*6
*5
*4
*3
*2
*1
*0
TABRDC[m]
P10
P9
P8
@7
@6
@5
@4
@3
@2
@1
@0
TABRDL[m]
1
1
1
@7
@6
@5
@4
@3
@2
@1
@0
表格区
注:
*10 ~ *0 :表格地址字节
P10 ~ P8 :当前程序指针字节
@7 ~ @0 :表格指针字节
P r o g r a m
R O M
0 0 0 H
0 0 4 H
0 0 8 H
0 1 4 H
0 1 8 H
0 0 C H
0 1 0 H
1 6 b i t s
N o t e : n r a n g e s f r o m 0 t o 7
7 F F H
n 0 0 H
n F F H
D e v i c e I n i t i a l i z a t i o n P r o g r a m
E x t e r n a l I n t e r r u p t 0 S u b r o u t i n e
T i m e r / E v e n t C o u n t e r 0 I n t e r r u p t S u b r o u t i n e
E x t e r n a l I n t e r r u p t 1 S u b r o u t i n e
M u l t i - f u n c t i o n I n t e r r u p t
L o o k - u p T a b l e ( 2 5 6 W o r d s )
L o o k - u p T a b l e ( 2 5 6 W o r d s )
T i m e r / E v e n t C o u n t e r 1 I n t e r r u p t S u b r o u t i n e
S e r i a l I n t e r f a c e I n t e r r u p t



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com