Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT49CV3 Datasheet(PDF) 2 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT49CV3
Description  Remote Control Receiver SWIP
PDF  47 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT49CV3 Datasheet(HTML) 2 Page - Holtek Semiconductor Inc

  HT49CV3 Datasheet HTML 1Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 2Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 3Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 4Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 5Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 6Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 7Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 8Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 9Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 47 page
background image
HT49CV3
Rev. 1.10
2
2005-07-12
技术相关信息
•
工具信息
•
问答集
•
应用范例
− HA0077S HT49CVX Remote Control Receiver SWIP Design Note
− HA0078S HT49CVX Display SWIP Design Note
特性
•
工作电压:
fSYS=4MHz:2.2V~5.5V
fSYS=8MHz:3.3V~5.5V
•
17 个双向输入/输出口(PA、PB、PC、PD)
•
2 个外部中断输入
•
2 个 16 位定时/计数器,具有 PFD(可编程分频
器
)功能
•
1 个 8 位遥控定时/计数器(RMT),引脚与 PC7
共用
•
1 通道串行接口
•
11×11 段的 VFD 驱动(16 段和 4 栅格到 11 段和
11 栅格)
•
2K×16 程序存储器
•
96×8 数据存储器
•
具有
PFD 功能,可用于发声
•
实时时钟
(RTC)
•
8 位的实时时钟预分频器
•
看门狗定时器
•
蜂鸣器输出
•
内置晶体、
RC 和 32768Hz 晶体振荡电路
•
HALT 和唤醒功能可降低功耗
•
6 层硬件堆栈
•
低电压复位功能
•
位操作指令
•
查表指令,表格内容字长
16 位
•
系统频率为
8MHz 时,指令周期为 0.5µs
•
63 条功能强大的指令
•
指令执行时间为
1 或 2 个指令周期
•
52-pin QFP 封装
概述
HT49CV3 是 8 位高性能精简指令集单片机,其单周期指令和 2 级流水线架构使其可用于高速应用。
内置
VFD 驱动使这款单片机可以应用于 DVD、VCD、Mini component Stereo、Cassette Deck、Tuner 和 CD
Player、家用电器。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com