Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT49CV3 Datasheet(PDF) 13 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT49CV3
Description  Remote Control Receiver SWIP
PDF  47 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT49CV3 Datasheet(HTML) 13 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT49CV3 Datasheet HTML 9Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 10Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 11Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 12Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 13Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 14Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 15Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 16Page - Holtek Semiconductor Inc HT49CV3 Datasheet HTML 17Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 47 page
background image
HT49CV3
Rev. 1.10
13
2005-07-12
多功能中断是由实时时钟溢出、
RMT 的上升沿、RMT 下降沿或 RMT 溢出触发的,其中断请求标志
(MFF;INTC1 的第 6 位)会被置位。如果中断允许,且堆栈未满,当发生 RTC 中断时,会产生地址 18H 的
子程序调用;而中断请求标志位
MFF 和总中断控制位 EMI 会被清除,以禁止其它中断响应。
位
符号
功
能
0
—
未用,读出为“
0”
1
ERMT0
遥控定时器上升沿中断控制位
(1=允许;0=禁止)
2
ERMT1
遥控定时器下降沿中断控制位
(1=允许;0=禁止)
3
ERMTV
遥控定时器溢出中断控制位
(1=允许;0=禁止)
4
RME
遥控定时器控制位
(1=允许;0=禁止)
1=使能并开始计数;0=禁止并清零计数器
5
RMCS
遥控定时器时钟源
fx 选择位(1=fSYS;0= fSYS/4)
6
7
RMS0
RMS1
遥控定时器时钟选择位
00=fx/2
5
01=fx/2
6
10=fx/2
7
11=fx/2
8
RMTC(21H)寄存器
位
符号
功
能
0
RMTVF
遥控定时器溢出中断请求标志
(1=有;0=无)
1
RTF
实时时钟中断请求标志
(1=有;0=无)
2
RMT0F
遥控定时器上升沿中断请求标志
(1=有;0=无)
3
RMT1F
遥控定时器下降沿中断请求标志
(1=有;0=无)
4
ERTI
实时时钟控制位
(1=允许;0=禁止)
5~7
—
未用,读出为“
0”
MFIS(29H)寄存器
在执行中断子程序期间,其它的中断请求会被屏蔽,直到执行
RETI 指令或 EMI 和相关中断控制位被
置位
(当然,此时堆栈未满)。如果要从中断子程序返回,只要执行 RET 或 RETI 指令即可。其中,RETI
指令会自动置位
EMI,以允许中断服务,而 RET 则不会。
如果中断在两个连续的
T2 脉冲的上升沿之间发生,且中断响应允许,那么在下两个 T2 脉冲之间,
该中断会被服务。如果同时发生中断请求,其优先级如下表示;这些中断都可以通过清除
EMI 位来进行屏
蔽。
中断源
优先级
中断向量
外部中断
0
1
04H
外部中断
1
2
08H
定时
/计数器 0 中断
3
0CH
定时
/计数器 1 中断
4
10H
串行接口中断
5
14H
多功能中断
6
18H
RMT 溢出中断请求标志(RMTVF:MFIS 第 0 位)、实时时钟中断请求标志(RTF:MFIS 第 1 位)、RMT
上升沿中断请求标志
(RMT0F:MFIS 第 2 位)和 RMT 下降沿中断请求标志(RMT1F:MFIS 第 3 位)指示相
关中断已发生。读取这些标志位不会使其自动清零,而需要用户清零。
串行接口中断由中断标志
(TDRF:INTC1 第 5 位)来指示,它会因为 HT49CV3 和一个外围器件之间收
到或发送一个整
8 位的数据而产生。如果中断使能(ESBI 被置位:INTC1 第 1 位),且堆栈未满,当发生串
行接口中断时,会产生地址
14H 的子程序调用。TDRF 由 SIO 置位但需要用户清零。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com